công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BC212L bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện BC212L
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP General Purpose Amplifier
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

BC212L bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  BC212L Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor BC212L Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor BC212L Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor BC212L Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor BC212L Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor BC212L Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor BC212L Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
MHz
200
VCE=5V, IC=10mA,f=100MHz
Current Gain-Bandwidth Product
fT
dB
10
IC = 200 uA,VCE = 5 V, f=1kHz,
Rg=2KOhms,BW=200Hz
Noise Figure
NF
-
60
IC = 2 mA,VCE = 5 V, f=1kHz
Small Signal Current Gain
hfe
pF
10
VCB = 10 V, f = 1.0 MHz
Output Capacitance
Cob
SMALL SIGNAL CHARACTERISTICS
V
0.72
0.6
IC = 2 mA, VCE = 5 V
Base-Emitter On Voltage
VBE(on)
V
1.1
IC = 100 mA, IB = 5 mA
Base-Emitter Saturation Voltage
VBE(sat)
V
0.6
IC = 100 mA, IB = 5 mA
Collector-Emitter Saturation Voltage
VCE(sat)
300
40
60
IC = 10 uA, VCE = 5 V
IC = 2 mA, VCE = 5 V
DC Current Gain
hFE
ON CHARACTERISTICS*
nA
15
VEB = 4V
Emitter Cutoff Current
IEBO
nA
15
VCB = 30V
Collector Cutoff Current
ICBO
V
5
IE = 10
µA
Emitter-Base Breakdown Voltage
BVEBO
V
60
IC = 10
µA
Collector-Base Breakdown Voltage
BVCBO
V
50
IC = 2 mA
Collector-Emitter Breakdown Voltage
BVCEO
OFF CHARACTERISTICS
Units
Max
Min
Test Conditions
Parameter
Symbol
PNP General Purpose Amplifier
(continued)
Electrical Characteristics
TA = 25°C unless otherwise noted
*Pulse Test: Pulse Width < 300µs, Duty Cycle < 2.0%
__________________________________________________________________________________
Rev. A 7/24/00


Số phần tương tự - BC212L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Electronics
BC212L MICRO-ELECTRONICS-BC212L Datasheet
62Kb / 1P
   COMPLEMENTARY SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTOR
logo
Continental Device Indi...
BC212L CDIL-BC212L Datasheet
82Kb / 4P
   SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTORS
logo
List of Unclassifed Man...
BC212L ETC-BC212L Datasheet
75Kb / 1P
   Low Level and General Purpose Amplifiers
logo
Continental Device Indi...
BC212LA CDIL-BC212LA Datasheet
82Kb / 4P
   SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTORS
logo
Fairchild Semiconductor
BC212LB FAIRCHILD-BC212LB Datasheet
27Kb / 4P
   PNP General Purpose Amplifier
More results

Mô tả tương tự - BC212L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
2N4125 FAIRCHILD-2N4125 Datasheet
23Kb / 2P
   PNP General Purpose Amplifier
logo
Micro Commercial Compon...
MMBT2907A MCC-MMBT2907A Datasheet
89Kb / 3P
   PNP General Purpose Amplifier
logo
Fairchild Semiconductor
BC214L FAIRCHILD-BC214L Datasheet
27Kb / 4P
   PNP General Purpose Amplifier
logo
Unisonic Technologies
MMBT4403 UTC-MMBT4403 Datasheet
137Kb / 5P
   PNP GENERAL PURPOSE AMPLIFIER
logo
Fairchild Semiconductor
2N3906 FAIRCHILD-2N3906_01 Datasheet
98Kb / 6P
   PNP General Purpose Amplifier
2N4402 FAIRCHILD-2N4402_01 Datasheet
68Kb / 7P
   PNP General Purpose Amplifier
BCW30 FAIRCHILD-BCW30_02 Datasheet
46Kb / 3P
   PNP General Purpose Amplifier
MPS6534 FAIRCHILD-MPS6534_01 Datasheet
294Kb / 7P
   PNP General Purpose Amplifier
MPS6562 FAIRCHILD-MPS6562_07 Datasheet
295Kb / 7P
   PNP General Purpose Amplifier
BCW89 FAIRCHILD-BCW89 Datasheet
77Kb / 3P
   PNP General Purpose Amplifier
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
BC807 BILIN-BC807 Datasheet
193Kb / 5P
   PNP General Purpose Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com