công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

F011-052 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Eichhoff Electronics,Inc.

tên linh kiện F011-052
Giải thích chi tiết về linh kiện  Funk-Entst철rfilter im ovalen oder rechteckigen Metallgeh채use
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EICHHOFF [Eichhoff Electronics,Inc.]
Trang chủ  http://www.eichhoff.com/
Logo EICHHOFF - Eichhoff Electronics,Inc.

F011-052 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Eichhoff Electronics,Inc.

  F011-052 Datasheet HTML 1Page - Eichhoff Electronics,Inc. F011-052 Datasheet HTML 2Page - Eichhoff Electronics,Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
EICHHOFF Kondensatoren GmbH - Heidgraben 4 - 36110 Schlitz - Germany
sales@eichhoff.de
www.eichhoff.de
Nennspannung:
AC 110/250 V 50/60 Hz
Kapazitätsabweichung:
± 20%
Kondensatorenklasse:
X1Y2
Induktivitätsabweichung:
–30% / +50%
Ausführung:
Metallrohr mit Lasche
Metallgehäuse mit Lasche
Klimakategorie:
25/100/21-C nach IEC 60068-1
Anschlüsse:
Bild I: Cu-Litze Typ H05V-K 0,5 mm2
Bild II: Cu-Litze Typ H05V-K 0,75 mm2
Bild III: Cu-Litze Typ H05V-K 1,0 mm2
Anschlussenden abisoliert
Sonderausführung:
mit Entladewiderstand 2M2
Tension nominale:
c.a. 110/250 V 50/60 Hz
Tolérances des capacités:
± 20%
Classes des condensateurs: X1Y2
Tolérances des inductances: –30% / +50%
Boîtier:
tube métallique avec étrier
boîtier métallique avec étrier
Categorie climatique:
25/100/21-C selon IEC 60068-1
Connexions:
ill.
I: fil cuivre H05V-K 0,5 mm2
ill. II: fil cuivre H05V-K 0,75 mm2
ill. III: fil cuivre H05V-K 1,0 mm2
fins dénudées
Exécution spéciale:
résistance de décharge 2M2
Einfügungsdämpfung (Richtwerte) Messung im 50:-System
Insertion loss (approx. values), measured in 50:-system
Affaiblissement d’insertion (valeurs indicatives) Mesurage dans le circuit 50:
F011-180...
Rated voltage:
AC 110/250 V 50/60 Hz
Capacitance tolerance:
± 20%
Capacitor class:
X1Y2
Inductance tolerance:
–30% / +50%
Encapsulation:
metal tube with fixing lug
metal case with fixing lug
Climatic category:
25/100/21-C to IEC 60068-1
Connections:
Fig. I: copper wire H05V-K 0.5 mm2
Fig. II: copper wire H05V-K 0.75 mm2
Fig, III: copper wire H05V-K 1.0 mm2
ends stripped
Special version:
discharge resistor 2M2
Prüfzeichen:
Approvals:
Homologations:
unsymmetrische Messung, Abschluss des Nachbarzweiges
Non-symmetric measurement
Mesurage non-symétrique
asymmetrische Messung, beide Zweige parallel (common mode)
Asymmetric measurement (common mode)
Mesurage asymétrique (common mode)
symmetrische Messung (differential mode)
symmetric measurement (differential mode)
Mesurage symétrique (differential mode)
·
EN 60939-2
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀
฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀
฀฀฀


Số phần tương tự - F011-052

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Eichhoff Electronics,In...
F011-059 EICHHOFF-F011-059 Datasheet
250Kb / 6P
   Funk-Entst철rfilter im runden Metallgeh채use mit Gewindezapfen
More results

Mô tả tương tự - F011-052

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Eichhoff Electronics,In...
F012-000 EICHHOFF-F012-000 Datasheet
258Kb / 4P
   Funk-Entst철rfilter im ovalen Metallgeh채use Radio-Interference Suppression Filters
F012-401 EICHHOFF-F012-401 Datasheet
107Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter im rechteckigen Kunststoffgeh채use
F011-126 EICHHOFF-F011-126 Datasheet
250Kb / 6P
   Funk-Entst철rfilter im runden Metallgeh채use mit Gewindezapfen
F012-013 EICHHOFF-F012-013 Datasheet
97Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter f체r Printmontage im Kunststoffgeh채use und Metallgeh채use
F011-171 EICHHOFF-F011-171 Datasheet
89Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter im runden Metallgeh채use Radio-Interference Suppression Filters
F033-001 EICHHOFF-F033-001 Datasheet
231Kb / 4P
   Funk-Entst철rfilter im rechteckigen Metallgehause Radio-Interference Suppression Filter
F033-620 EICHHOFF-F033-620 Datasheet
104Kb / 2P
   Funk-Entstorfilter im rechteckigen Kunststoffgehause
F022-760 EICHHOFF-F022-760 Datasheet
75Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter
F022-299 EICHHOFF-F022-299 Datasheet
199Kb / 8P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter Radio-Interference
F023-041 EICHHOFF-F023-041 Datasheet
127Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter mit Kaltger채testecker nach IEC
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com