công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ACE1101LEMT8 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện ACE1101LEMT8
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arithmetic Controller Engine (ACEx?? for Low Power Applications
Download  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

ACE1101LEMT8 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button ACE1101LEMT8 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor ACE1101LEMT8 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor ACE1101LEMT8 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor ACE1101LEMT8 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor ACE1101LEMT8 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor ACE1101LEMT8 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor ACE1101LEMT8 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor ACE1101LEMT8 Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor ACE1101LEMT8 Datasheet HTML 12Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 33 page
background image
8
www.fairchildsemi.com
ACE1101 Rev. C.8
3.0
ACE1101 AC & DC Characteristic Graphs
The graphs in this section are for design guidance and are based on prelimintest data
Figure 2: RC Oscillator Frequency (V
CC=5.0V)
Figure 3: RC Oscillator Frequency (V
CC=2.5V)
Figure 4: Internal Oscillator Frequency
1600
1800
2000
2200
-45
-5
25
90
130
Temperature [
°C]
5.0V
5.5V
4.5V
4.0V
3.5v
2.2V
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
2.600
3.3k/82pF
5.6k/100pF
6.8K/100pF
Resistor & Capacitor Values [k & pF]
Avg
Min
Max
0.600
0.800
1.000
1.200
1.400
1.600
3.3k/82pF
5.6k/100pF
6.8K/100pF
Resistor & Capacitor Values [k & pF]
Avg
Min
Max


Số phần tương tự - ACE1101LEMT8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ACE Technology Co., LTD...
ACE11011B ACE-ACE11011B Datasheet
951Kb / 8P
   N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
VER 1.1
ACE11011BPN-1+H ACE-ACE11011BPN-1+H Datasheet
951Kb / 8P
   N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
VER 1.1
ACE11013A ACE-ACE11013A Datasheet
348Kb / 7P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
VER 1.1
More results

Mô tả tương tự - ACE1101LEMT8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
ACE1001 FAIRCHILD-ACE1001 Datasheet
510Kb / 32P
   Arithmetic Controller Engine (ACEx?? for Low Power Applications
ACE1202 FAIRCHILD-ACE1202 Datasheet
2Mb / 39P
   Arithmetic Controller Engine (ACEx?? for Low Power Applications
ACE1501 FAIRCHILD-ACE1501 Datasheet
1Mb / 33P
   ACE1501 Product Family Arithmetic Controller Engine (ACEx?? for Low Power Applications
ACE8000 FAIRCHILD-ACE8000 Datasheet
203Kb / 31P
   ACE8001 Product Family Arithmetic Controller Engine (ACEx?? for Low Power Applications
ACE1502 FAIRCHILD-ACE1502 Datasheet
1Mb / 33P
   Arithmetic Controller Engine for Low Power Applications
FAN302UL FAIRCHILD-FAN302UL Datasheet
1Mb / 19P
   PWM Controller for Low Standby Power Battery-Charger Applications
logo
Analog Devices
ADP1043 AD-ADP1043 Datasheet
141Kb / 8P
   Digital Controller for Isolated Power Supply Applications
Rev. PrA
ADP1043A AD-ADP1043A Datasheet
1Mb / 72P
   Digital Controller for Isolated Power Supply Applications
REV. 0
ADP1046A AD-ADP1046A Datasheet
1Mb / 88P
   Digital Controller for Isolated Power Supply Applications
REV. 0
logo
Fairchild Semiconductor
FAN302HLMY FAIRCHILD-FAN302HLMY Datasheet
1Mb / 18P
   PWM Controller for Low Standby Power Battery- Charger Applications ??mWSaver??Technology
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com