công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74VCXH16374 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện 74VCXH16374
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop with Bushold
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

74VCXH16374 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button 74VCXH16374 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 74VCXH16374 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor 74VCXH16374 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor 74VCXH16374 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor 74VCXH16374 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor 74VCXH16374 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor 74VCXH16374 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor 74VCXH16374 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor 74VCXH16374 Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
9
www.fairchildsemi.com
AC Loading and Waveforms (VCC 1.5V r 0.1V)
FIGURE 7. AC Test Circuit
FIGURE 8. Waveform for Inverting and Non-Inverting Functions
FIGURE 9. 3-STATE Output High Enable and Disable Times for Low Voltage Logic
FIGURE 10. 3-STATE Output Low Enable and Disable Times for Low Voltage Logic
TEST
SWITCH
tPLH, tPHL
Open
tPZL, tPLZ
VCC x 2 at VCC 1.5 r 0.1V
tPZH, tPHZ
GND
Symbol
VCC
1.5V
r 0.1V
Vmi
VCC/2
Vmo
VCC/2
VX
VOL 0.1V
VY
VOH 0.1V


Số phần tương tự - 74VCXH16374

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
74VCXH16374 STMICROELECTRONICS-74VCXH16374 Datasheet
285Kb / 12P
   LOW VOLTAGE CMOS 16-BIT D-TYPE FLIP-FLOP (3-STATE)WITH 3.6V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
logo
ON Semiconductor
74VCXH16374 ONSEMI-74VCXH16374 Datasheet
247Kb / 11P
   Low?뭋oltage 1.8/2.5/3.3V 16-Bit D?뭈ype Flip?묯lop With 3.6 V-Tolerant Inputs and Outputs (3-State, Non-Inverting)
June, 2006 ??Rev. 5
74VCXH16374DT ONSEMI-74VCXH16374DT Datasheet
247Kb / 11P
   Low?뭋oltage 1.8/2.5/3.3V 16-Bit D?뭈ype Flip?묯lop With 3.6 V-Tolerant Inputs and Outputs (3-State, Non-Inverting)
June, 2006 ??Rev. 5
74VCXH16374DTR ONSEMI-74VCXH16374DTR Datasheet
247Kb / 11P
   Low?뭋oltage 1.8/2.5/3.3V 16-Bit D?뭈ype Flip?묯lop With 3.6 V-Tolerant Inputs and Outputs (3-State, Non-Inverting)
June, 2006 ??Rev. 5
logo
STMicroelectronics
74VCXH16374TTR STMICROELECTRONICS-74VCXH16374TTR Datasheet
285Kb / 12P
   LOW VOLTAGE CMOS 16-BIT D-TYPE FLIP-FLOP (3-STATE)WITH 3.6V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
More results

Mô tả tương tự - 74VCXH16374

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74LCXH16374 FAIRCHILD-74LCXH16374 Datasheet
204Kb / 10P
   Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop with Bushold
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VCXH16374FT TOSHIBA-TC74VCXH16374FT Datasheet
217Kb / 14P
   Low-Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop with Bushold
TC74VCXH162374FT TOSHIBA-TC74VCXH162374FT Datasheet
176Kb / 13P
   Low-Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop with Bushold
logo
Fairchild Semiconductor
74ALVCH16374 FAIRCHILD-74ALVCH16374 Datasheet
97Kb / 7P
   Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop with Bushold
74LCXH16374 FAIRCHILD-74LCXH16374_05 Datasheet
210Kb / 10P
   Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop with Bushold
74LCXH162374 FAIRCHILD-74LCXH162374 Datasheet
207Kb / 11P
   Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop with Bushold and 26??Series Resistors in Outputs
74ALVCH162374 FAIRCHILD-74ALVCH162374 Datasheet
94Kb / 6P
   Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop with Bushold and 26??Series Resistors in Outputs
logo
ON Semiconductor
MC74LCX16374 ONSEMI-MC74LCX16374_12 Datasheet
133Kb / 7P
   Low-Voltage CMOS 16-Bit D-Type Flip-Flop
July, 2012 ??Rev. 9
logo
Fairchild Semiconductor
74VCXH162374 FAIRCHILD-74VCXH162374 Datasheet
86Kb / 7P
   Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop with Bushold and 26廓 Series Resistors in Outputs
logo
Motorola, Inc
MC74LCX16374 MOTOROLA-MC74LCX16374 Datasheet
123Kb / 6P
   LOW-VOLTAGE CMOS 16-BIT D-TYPE FLIP-FLOP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com