công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74VCXH162373MTX bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện 74VCXH162373MTX
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Voltage 16-Bit Transparent Latch with Bushold and 26廓 Series Resistors in Outputs
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

74VCXH162373MTX bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

  74VCXH162373MTX Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor 74VCXH162373MTX Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor 74VCXH162373MTX Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 74VCXH162373MTX Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor 74VCXH162373MTX Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor 74VCXH162373MTX Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor 74VCXH162373MTX Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
www.fairchildsemi.com
6
AC Loading and Waveforms
FIGURE 1. AC Test Circuit
FIGURE 2. Waveform for Inverting and
Non-Inverting Functions
FIGURE 3. 3-STATE Output HIGH Enable and
Disable Times for Low Voltage Logic
FIGURE 4. 3-STATE Output LOW Enable and Disable Times for Low Voltage Logic
FIGURE 5. Propagation Delay, Pulse Width and
tREC Waveforms
FIGURE 6. Setup Time, Hold Time and
Recovery Time for Low Voltage Logic
TEST
SWITCH
tPLH, tPHL
Open
tPZL, tPLZ
6V at VCC = 3.3 ± 0.3V;
VCC x 2 at VCC = 2.5 ± 0.2V; 1.8V ± 0.15V
tPZH, tPHZ
GND
Symbol
VCC
3.3V
± 0.3V
2.5V
± 0.2V
1.8V
± 0.15V
Vmi
1.5V
VCC/2
VCC/2
Vmo
1.5V
VCC/2
VCC/2
VX
VOL +0.3V
VOL +0.15V
VOL +0.15V
VY
VOH −0.3V
VOH −0.15V
VOH −0.15V


Số phần tương tự - 74VCXH162373MTX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74VCXH162373MTX FAIRCHILD-74VCXH162373MTX Datasheet
153Kb / 9P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch with Bushold and 26ohm Series Resistors in Outputs
More results

Mô tả tương tự - 74VCXH162373MTX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74ALVCH162373 FAIRCHILD-74ALVCH162373 Datasheet
96Kb / 6P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch with Bushold and 26??Series Resistors in Outputs
74VCXH162373 FAIRCHILD-74VCXH162373_05 Datasheet
153Kb / 9P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch with Bushold and 26ohm Series Resistors in Outputs
74LCXH162373 FAIRCHILD-74LCXH162373 Datasheet
113Kb / 11P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch with Bushold and 26??Series Resistor Outputs
74VCX162373 FAIRCHILD-74VCX162373 Datasheet
82Kb / 7P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs and 26廓 Series Resistors in Outputs
74VCXH162374 FAIRCHILD-74VCXH162374 Datasheet
86Kb / 7P
   Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop with Bushold and 26廓 Series Resistors in Outputs
74ALVC162373 FAIRCHILD-74ALVC162373 Datasheet
95Kb / 6P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs and 26??Series Resistors in Outputs
74VCXH162240 FAIRCHILD-74VCXH162240 Datasheet
78Kb / 7P
   Low Voltage 16-Bit Inverting Buffer/Line Driver with Bushold and 26廓 Series Resistors in Outputs
74LCXH16373 FAIRCHILD-74LCXH16373 Datasheet
220Kb / 11P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch with Bushold
74VCXH16373 FAIRCHILD-74VCXH16373 Datasheet
187Kb / 11P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch with Bushold
74ALVCH16373 FAIRCHILD-74ALVCH16373 Datasheet
95Kb / 7P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch with Bushold
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com