công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74VCX86 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện 74VCX86
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Voltage Quad 2-Input Exclusive-OR Gate with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

74VCX86 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button 74VCX86 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor 74VCX86 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 74VCX86 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor 74VCX86 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor 74VCX86 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor 74VCX86 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor 74VCX86 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor 74VCX86 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor 74VCX86 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
7
www.fairchildsemi.com
Tape and Reel Specification
Tape Format for DQFN
TAPE DIMENSIONS inches (millimeters)
REEL DIMENSIONS inches (millimeters)
Package
Tape
Number
Cavity
Cover Tape
Designator
Section
Cavities
Status
Status
Leader (Start End)
125 (typ)
Empty
Sealed
BQX
Carrier
2500/3000
Filled
Sealed
Trailer (Hub End)
75 (typ)
Empty
Sealed
Tape Size
ABC
DN
W1
W2
12 mm
13.0
0.059
0.512
0.795
7.008
0.488
0.724
(330)
(1.50)
(13.00)
(20.20)
(178)
(12.4)
(18.4)


Số phần tương tự - 74VCX86

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
74VCX86 ONSEMI-74VCX86 Datasheet
665Kb / 11P
   Low Voltage Quad 2-Input AND Gate
Revised December 2013
More results

Mô tả tương tự - 74VCX86

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74ALVC86 FAIRCHILD-74ALVC86 Datasheet
71Kb / 5P
   Low Voltage Quad 2-Input Exclusive-OR Gate with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74ALVC86 FAIRCHILD-74ALVC86_05 Datasheet
93Kb / 5P
   Low Voltage Quad 2-Input Exclusive-OR Gate with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VCX32FT TOSHIBA-TC74VCX32FT Datasheet
282Kb / 8P
   LOW VOLTAGE QUAD 2-INPUT OR GATE WITH 3.6V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
logo
Fairchild Semiconductor
74VCX32M FAIRCHILD-74VCX32M Datasheet
512Kb / 10P
   Low Voltage Quad 2-Input OR Gate with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74ALVC32 FAIRCHILD-74ALVC32_05 Datasheet
92Kb / 5P
   Low Voltage Quad 2-Input OR Gate with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74ALVC32 FAIRCHILD-74ALVC32 Datasheet
71Kb / 5P
   Low Voltage Quad 2-Input OR Gate with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74VCX32 FAIRCHILD-74VCX32 Datasheet
513Kb / 10P
   Low Voltage Quad 2-Input OR Gate with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74ALVC08 FAIRCHILD-74ALVC08 Datasheet
89Kb / 5P
   Low Voltage Quad 2-Input AND Gate with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VCX08FT TOSHIBA-TC74VCX08FT Datasheet
274Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE QUAD 2-INPUT AND GATE WITH 3.6V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
logo
Fairchild Semiconductor
74VCX08 FAIRCHILD-74VCX08 Datasheet
63Kb / 10P
   Low Voltage Quad 2-Input AND Gate with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com