công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74VCX32500G bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện 74VCX32500G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Voltage 36-Bit Universal Bus Transceivers with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

74VCX32500G bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

  74VCX32500G Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor 74VCX32500G Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor 74VCX32500G Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 74VCX32500G Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor 74VCX32500G Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor 74VCX32500G Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor 74VCX32500G Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor 74VCX32500G Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor 74VCX32500G Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
7
www.fairchildsemi.com
AC Loading and Waveforms (VCC 3.3V ± 0.3V to 1.8V ± 0.15V)
FIGURE 1. AC Test Circuit
FIGURE 2. Waveform for Inverting and
Non-inverting Functions
FIGURE 3. 3-STATE Output High Enable and
Disable Times for Low Voltage Logic
FIGURE 4. 3-STATE Output Low Enable and
Disable Times for Low Voltage Logic
FIGURE 5. Propagation Delay, Pulse Width and
trec Waveforms
FIGURE 6. Setup Time, Hold Time and Recovery Time for Low Voltage Logic
TEST
SWITCH
tPLH, tPHL
Open
tPZL, tPLZ
6V at VCC = 3.3 ± 0.3V;
VCC x 2 at VCC = 2.5 ± 0.2V; 1.8 ± 0.15V
tPZH, tPHZ
GND
Symbol
VCC
3.3V
± 0.3V
2.5V
± 0.2V
1.8
± 0.15V
Vmi
1.5V
VCC/2
VCC/2
Vmo
1.5V
VCC/2
VCC/2
VX
VOL + 0.3V
VOL + 0.15V
VOL + 0.15V
VY
VOH − 0.3V
VOH − 0.15V
VOH − 0.15V


Số phần tương tự - 74VCX32500G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74VCX32500G FAIRCHILD-74VCX32500G Datasheet
74Kb / 8P
   Low Voltage 18-Bit Universal Bus Driver with 3.6V Tolerant Outputs and 26??Series Resistors in Outputs
More results

Mô tả tương tự - 74VCX32500G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74VCX16500 FAIRCHILD-74VCX16500_04 Datasheet
144Kb / 10P
   Low Voltage 18-Bit Universal Bus Transceivers with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74ALVC16500 FAIRCHILD-74ALVC16500 Datasheet
85Kb / 7P
   Low Voltage 18-Bit Universal Bus Transceivers with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74VCX16501 FAIRCHILD-74VCX16501_04 Datasheet
144Kb / 10P
   Low Voltage 18-Bit Universal Bus Transceivers with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74ALVC16601 FAIRCHILD-74ALVC16601 Datasheet
100Kb / 8P
   Low Voltage 18-Bit Universal Bus Transceivers with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74VCX16500 FAIRCHILD-74VCX16500 Datasheet
61Kb / 8P
   Low Voltage 18-Bit Universal Bus Transceivers with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74VCX16501 FAIRCHILD-74VCX16501 Datasheet
60Kb / 8P
   Low Voltage 18-Bit Universal Bus Transceivers with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74ALVC16501 FAIRCHILD-74ALVC16501 Datasheet
84Kb / 7P
   Low Voltage 18-Bit Universal Bus Transceivers with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74VCX16601 FAIRCHILD-74VCX16601 Datasheet
59Kb / 11P
   Low Voltage 18-Bit Universal Bus Transceivers with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74LCX32500 FAIRCHILD-74LCX32500 Datasheet
85Kb / 8P
   Low Voltage 36-Bit Universal Bus Transceivers with 5V Tolerant Inputs and Outputs
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VCXR162500FT TOSHIBA-TC74VCXR162500FT Datasheet
423Kb / 11P
   LOW VOLTAGE 18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVER WITH 3.6V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com