công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74VCX32373 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện 74VCX32373
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Voltage 32-Bit Transparent Latch with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs (Preliminary)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

74VCX32373 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  74VCX32373 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor 74VCX32373 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor 74VCX32373 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 74VCX32373 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor 74VCX32373 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor 74VCX32373 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor 74VCX32373 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor 74VCX32373 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
Preliminary
www.fairchildsemi.com
2
Connection Diagram
Pin Assignment for FBGA
(Top Thru View)
Pin Descriptions
FBGA Pin Assignments
Truth Tables
H
= HIGH Voltage Level
L
= LOW Voltage Level
X
= Immaterial (HIGH or LOW, inputs may not float)
Z
= High Impedance
O0 = Previous O0 before HIGH-to-LOW of Latch Enable
Pin Names
Description
OEn
Output Enable Input (Active LOW)
LEn
Latch Enable Input
I0–I31
Inputs
O0–O31
Outputs
1
234
56
A
O1
O0
OE1
LE1
I0
I1
B
O3
O2
GND
GND
I2
I3
C
O5
O4
VCC
VCC
I4
I5
D
O7
O6
GND
GND
I6
I7
E
O9
O8
GND
GND
I8
I9
F
O11
O10
VCC
VCC
I10
I11
G
O13
O12
GND
GND
I12
I13
H
O14
O15
OE2
LE2
I15
I14
J
O17
O16
OE3
LE3
I16
I17
K
O19
O18
GND
GND
I18
I19
L
O21
O20
VCC
VCC
I20
I21
M
O23
O22
GND
GND
I22
I23
N
O25
O24
GND
GND
I24
I25
P
O27
O26
VCC
VCC
I26
I27
R
O29
O28
GND
GND
I28
I29
T
O30
O31
OE4
LE4
I31
I30
Inputs
Outputs
LE1
OE1
I0–I7
O0–O7
XH
X
Z
H
LLL
HL
H
H
LL
X
O0
Inputs
Outputs
LE2
OE2
I8–I15
O8–O15
XH
X
Z
H
LLL
HL
H
H
LL
X
O0
Inputs
Outputs
LE3
OE3
I16–I23
O16–O23
XH
X
Z
H
LLL
HL
H
H
LL
X
O0
Inputs
Outputs
LE4
OE4
I24–I31
O24–O31
XH
X
Z
H
LLL
HL
H
H
LL
X
O0


Số phần tương tự - 74VCX32373

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74VCX32374 FAIRCHILD-74VCX32374 Datasheet
128Kb / 9P
   Low Voltage 32-Bit D-Type Flip-Flops with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74VCX32374G FAIRCHILD-74VCX32374G Datasheet
128Kb / 9P
   Low Voltage 32-Bit D-Type Flip-Flops with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
More results

Mô tả tương tự - 74VCX32373

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74LCX32373 FAIRCHILD-74LCX32373 Datasheet
252Kb / 8P
   Low Voltage 32-Bit Transparent Latch with 5V Tolerant Inputs and Outputs Preliminary
74VCX16841 FAIRCHILD-74VCX16841 Datasheet
65Kb / 7P
   Low Voltage 20-Bit Transparent Latch with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74VCX16373 FAIRCHILD-74VCX16373 Datasheet
125Kb / 10P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74ALVC16373 FAIRCHILD-74ALVC16373 Datasheet
124Kb / 8P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74ALVC16841 FAIRCHILD-74ALVC16841 Datasheet
95Kb / 6P
   Low Voltage 20-Bit Transparent Latch with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74VCX16841 FAIRCHILD-74VCX16841_04 Datasheet
146Kb / 9P
   Low Voltage 20-Bit Transparent Latch with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74VCX32245 FAIRCHILD-74VCX32245 Datasheet
70Kb / 7P
   Low Voltage 32-Bit Bidirectional Transceiver with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs (Preliminary)
74VCX162373 FAIRCHILD-74VCX162373_05 Datasheet
153Kb / 8P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs and 26ohm Series Resistors in Outputs
74ALVC162373 FAIRCHILD-74ALVC162373 Datasheet
95Kb / 6P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs and 26??Series Resistors in Outputs
74LCX16841 FAIRCHILD-74LCX16841 Datasheet
91Kb / 8P
   Low Voltage 20-Bit Transparent Latch with 5V Tolerant Inputs and Outputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com