công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74VCX32 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện 74VCX32
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Voltage Quad 2-Input OR Gate with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

74VCX32 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button 74VCX32 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor 74VCX32 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 74VCX32 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor 74VCX32 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor 74VCX32 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor 74VCX32 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor 74VCX32 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor 74VCX32 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor 74VCX32 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
9
www.fairchildsemi.com
Physical Dimensions inches (millimeters) unless otherwise noted (Continued)
Pb-Free 14-Terminal Depopulated Quad Very-Thin Flat Pack No Leads (DQFN), JEDEC MO-241, 2.5 x 3.0mm
Package Number MLP014A


Số phần tương tự - 74VCX32

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74VCX32 FAIRCHILD-74VCX32 Datasheet
512Kb / 10P
   Low Voltage Quad 2-Input OR Gate with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74VCX32244 FAIRCHILD-74VCX32244 Datasheet
106Kb / 9P
   Low Voltage 32-Bit Buffer/Line Driver with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74VCX32244G FAIRCHILD-74VCX32244G Datasheet
106Kb / 9P
   Low Voltage 32-Bit Buffer/Line Driver with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74VCX32245 FAIRCHILD-74VCX32245 Datasheet
70Kb / 7P
   Low Voltage 32-Bit Bidirectional Transceiver with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs (Preliminary)
74VCX32245GX FAIRCHILD-74VCX32245GX Datasheet
70Kb / 7P
   Low Voltage 32-Bit Bidirectional Transceiver with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs (Preliminary)
More results

Mô tả tương tự - 74VCX32

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VCX32FT TOSHIBA-TC74VCX32FT Datasheet
282Kb / 8P
   LOW VOLTAGE QUAD 2-INPUT OR GATE WITH 3.6V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
logo
Fairchild Semiconductor
74VCX32M FAIRCHILD-74VCX32M Datasheet
512Kb / 10P
   Low Voltage Quad 2-Input OR Gate with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74ALVC32 FAIRCHILD-74ALVC32_05 Datasheet
92Kb / 5P
   Low Voltage Quad 2-Input OR Gate with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74ALVC32 FAIRCHILD-74ALVC32 Datasheet
71Kb / 5P
   Low Voltage Quad 2-Input OR Gate with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74ALVC86 FAIRCHILD-74ALVC86 Datasheet
71Kb / 5P
   Low Voltage Quad 2-Input Exclusive-OR Gate with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74VCX86 FAIRCHILD-74VCX86 Datasheet
63Kb / 10P
   Low Voltage Quad 2-Input Exclusive-OR Gate with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74ALVC86 FAIRCHILD-74ALVC86_05 Datasheet
93Kb / 5P
   Low Voltage Quad 2-Input Exclusive-OR Gate with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74ALVC08 FAIRCHILD-74ALVC08 Datasheet
89Kb / 5P
   Low Voltage Quad 2-Input AND Gate with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VCX08FT TOSHIBA-TC74VCX08FT Datasheet
274Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE QUAD 2-INPUT AND GATE WITH 3.6V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
logo
Fairchild Semiconductor
74VCX08 FAIRCHILD-74VCX08 Datasheet
63Kb / 10P
   Low Voltage Quad 2-Input AND Gate with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com