công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AZV831KSTR-G1 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - BCD Semiconductor Manufacturing Limited

tên linh kiện AZV831KSTR-G1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single/Dual Low Bias Current, Low Voltage, Rail-to-Rail Input/Output
Download  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BCDSEMI [BCD Semiconductor Manufacturing Limited]
Trang chủ  http://www.bcdsemi.com
Logo BCDSEMI - BCD Semiconductor Manufacturing Limited

AZV831KSTR-G1 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - BCD Semiconductor Manufacturing Limited

  AZV831KSTR-G1 Datasheet HTML 1Page - BCD Semiconductor Manufacturing Limited AZV831KSTR-G1 Datasheet HTML 2Page - BCD Semiconductor Manufacturing Limited AZV831KSTR-G1 Datasheet HTML 3Page - BCD Semiconductor Manufacturing Limited AZV831KSTR-G1 Datasheet HTML 4Page - BCD Semiconductor Manufacturing Limited AZV831KSTR-G1 Datasheet HTML 5Page - BCD Semiconductor Manufacturing Limited AZV831KSTR-G1 Datasheet HTML 6Page - BCD Semiconductor Manufacturing Limited AZV831KSTR-G1 Datasheet HTML 7Page - BCD Semiconductor Manufacturing Limited AZV831KSTR-G1 Datasheet HTML 8Page - BCD Semiconductor Manufacturing Limited AZV831KSTR-G1 Datasheet HTML 9Page - BCD Semiconductor Manufacturing Limited Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 27 page
background image
Preliminary Datasheet
Single/Dual Low Bias Current, Low Voltage, Rail-to-Rail
Input/Output CMOS Operational Amplifiers
Jul. 2012 Rev. 1. 0
BCD Semiconductor Manufacturing Limited
2
AZV831/2
Pin Configuration
KS/K Package
SC-70-5/SOT-23-5)
OUTPUT
VCC
VEE
IN+
IN-
AZV831
M/MM Package
(SOIC-8/MSOP-8)
OUTPUT 1
VCC
IN 1-
OUTPUT 2
IN 1+
IN 2-
VEE
IN 2+
AZV832
Figure 2. Pin Configuration of AZV831/2 (Top View)
1
2
34
5
1
2
3
4
8
7
6
5


Số phần tương tự - AZV831KSTR-G1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
BCD Semiconductor Manuf...
AZV831KSTR-G1 BCDSEMI-AZV831KSTR-G1 Datasheet
686Kb / 24P
   Single Low Bias Current, Low Voltage, Rail-to-Rail Input/Output CMOS Operational Amplifier
More results

Mô tả tương tự - AZV831KSTR-G1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
BCD Semiconductor Manuf...
AZV832 BCDSEMI-AZV832 Datasheet
779Kb / 24P
   Dual Low Bias Current, Low Voltage, Rail-to-Rail Input/Output CMOS Operational Amplifiers
AZV831 BCDSEMI-AZV831 Datasheet
686Kb / 24P
   Single Low Bias Current, Low Voltage, Rail-to-Rail Input/Output CMOS Operational Amplifier
logo
Analog Devices
ADA4001-2 AD-ADA4001-2 Datasheet
357Kb / 12P
   Low Noise, Low Input Bias Current, Rail-to-Rail
REV. B
ADA4001-2 AD-ADA4001-2_16 Datasheet
403Kb / 13P
   Low Noise, Low Input Bias Current, Rail-to-Rail Output, JFET Dual Operational Amplifier
logo
ON Semiconductor
LMV981 ONSEMI-LMV981_15 Datasheet
387Kb / 21P
   Single and Dual Low Voltage, Rail-to-Rail Input and Output
October, 2015 ??Rev. 12
logo
Intersil Corporation
ISL28166 INTERSIL-ISL28166 Datasheet
793Kb / 12P
   39uA Micropower Single and Dual Rail-to-Rail Input-Output Low Input Bias Current (RRIO) Op Amps
logo
Texas Instruments
OPA191 TI1-OPA191_17 Datasheet
3Mb / 49P
[Old version datasheet]   Low Power, Precision, CMOS, Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Input Bias Current Op Amp
logo
National Semiconductor ...
LMV301 NSC-LMV301 Datasheet
624Kb / 19P
   Low Input Bias Current, 1.8V Op Amp w/ Rail-to-Rail Output
logo
Intersil Corporation
ISL28158 INTERSIL-ISL28158_08 Datasheet
870Kb / 17P
   Micro-power Single and Dual Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Low Input Bias Current Op Amps
logo
MOSA ELECTRONICS
MSV932 MOSA-MSV932 Datasheet
478Kb / 10P
   Rail-to-Rail Input and Output Low Voltage 2.1V, Low Supply Current Dual Amplifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com