công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74VCX164245MTD bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện 74VCX164245MTD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Voltage 16-Bit Dual Supply Translating Transceiver with 3-STATE Outputs
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

74VCX164245MTD bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

  74VCX164245MTD Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor 74VCX164245MTD Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor 74VCX164245MTD Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 74VCX164245MTD Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor 74VCX164245MTD Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor 74VCX164245MTD Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor 74VCX164245MTD Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor 74VCX164245MTD Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor 74VCX164245MTD Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
7
www.fairchildsemi.com
AC Loading and Waveforms
FIGURE 1. AC Test Circuit
FIGURE 2. Waveform for Inverting and Non-inverting Functions
tR tF d 2.0 ns, 10% to 90%
FIGURE 3. 3-STATE Output High Enable and Disable Times for Low Voltage Logic
tR tF d 2.0 ns, 10% to 90%
FIGURE 4. 3-STATE Output Low Enable and Disable Times for Low Voltage Logic
tR tF d 2.0 ns, 10% to 90%
TEST
SWITCH
tPLH, tPHL
OPEN
tPZL, tPLZ
6V at VCC 3.3 r 0.3V;
VCC x 2 at VCC 2.5 r 0.2V; 1.8V r 0.15V
tPZH, tPHZ
GND
Symbol
VCC
3.3V
r 0.3V
2.5V
r 0.2V
1.8V
r 0.15V
Vmi
1.5V
VCC/2
VCC/2
Vmo
1.5V
VCC/2
VCC/2
VX
VOL  0.3V
VOL  0.15V
VOL  0.15V
VY
VOH  0.3V
VOH  0.15V
VOH  0.15V


Số phần tương tự - 74VCX164245MTD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
74VCX164245MTD ONSEMI-74VCX164245MTD Datasheet
209Kb / 11P
   Low Voltage 16-Bit Dual Supply Translating Transceiver
Revised June 2005
More results

Mô tả tương tự - 74VCX164245MTD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74VCX163245 FAIRCHILD-74VCX163245_07 Datasheet
338Kb / 12P
   Low Voltage 16-Bit Dual Supply Translating Transceiver with 3-STATE Outputs
74ALVC163245 FAIRCHILD-74ALVC163245 Datasheet
106Kb / 9P
   Low Voltage 16-Bit Dual Supply Translating Transceiver with 3-STATE Outputs
74VCX163245 FAIRCHILD-74VCX163245 Datasheet
87Kb / 9P
   Low Voltage 16-Bit Dual Supply Translating Transceiver with 3-STATE Outputs
74LVX3245 FAIRCHILD-74LVX3245 Datasheet
64Kb / 7P
   8-Bit Dual Supply Translating Transceiver with 3-STATE Outputs
74LVX4245 FAIRCHILD-74LVX4245 Datasheet
86Kb / 8P
   8-Bit Dual Supply Translating Transceiver with 3-STATE Outputs
logo
Nexperia B.V. All right...
74ALVC164245-Q100 NEXPERIA-74ALVC164245-Q100 Datasheet
230Kb / 14P
   16-bit dual supply translating transceiver 3-state
logo
NXP Semiconductors
74ALVC164245 PHILIPS-74ALVC164245_15 Datasheet
282Kb / 20P
   16-bit dual supply translating transceiver; 3-state
Rev. 8-15 March 2012
logo
Fairchild Semiconductor
74LVX3245WMX FAIRCHILD-74LVX3245WMX Datasheet
1Mb / 9P
   8-Bit Dual Supply Translating Transceiver with 3-STATE Outputs
74LVX3245MTCX FAIRCHILD-74LVX3245MTCX Datasheet
1Mb / 9P
   8-Bit Dual Supply Translating Transceiver with 3-STATE Outputs
74LVX3245 FAIRCHILD-74LVX3245_10 Datasheet
1Mb / 9P
   8-Bit Dual Supply Translating Transceiver with 3-STATE Outputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com