công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74VCX16244GX bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện 74VCX16244GX
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

74VCX16244GX bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button 74VCX16244GX Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor 74VCX16244GX Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 74VCX16244GX Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor 74VCX16244GX Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor 74VCX16244GX Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor 74VCX16244GX Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor 74VCX16244GX Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor 74VCX16244GX Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor 74VCX16244GX Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
www.fairchildsemi.com
8
AC Loading and Waveforms (VCC 1.5 r 0.1V to 1.2V)
FIGURE 5. AC Test Circuit
FIGURE 6. Waveform for Inverting and Non-Inverting Functions
FIGURE 7. 3-STATE Output High Enable and Disable Times for Low Voltage Logic
FIGURE 8. 3-STATE Output Low Enable and Disable Times for Low Voltage Logic
TEST
SWITCH
tPLH, tPHL
Open
tPZL, tPLZ
VCC x 2 at VCC 1.5 r 0.1V
tPZH, tPHZ
GND
Symbol
VCC
1.5V
r 0.1V
Vmi
VCC/2
Vmo
VCC/2
VX
VOL  0.1V
VY
VOH  0.1V


Số phần tương tự - 74VCX16244GX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
74VCX16244GX STMICROELECTRONICS-74VCX16244GX Datasheet
662Kb / 18P
   16-BIT DUAL SUPPLY BUS TRANSCEIVER LEVEL TRANSLATOR WITH A SIDE SERIES RESISTOR
More results

Mô tả tương tự - 74VCX16244GX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74ALVC16244 FAIRCHILD-74ALVC16244 Datasheet
117Kb / 8P
   Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74VCX16240 FAIRCHILD-74VCX16240 Datasheet
52Kb / 7P
   Low Voltage 16-Bit Inverting Buffer/Line Driver with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74ALVC16240 FAIRCHILD-74ALVC16240 Datasheet
99Kb / 6P
   Low Voltage 16-Bit Inverting Buffer/Line Driver with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74VCX16240 FAIRCHILD-74VCX16240_05 Datasheet
155Kb / 8P
   Low Voltage 16-Bit Inverting Buffer/Line Driver with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74VCX16827 FAIRCHILD-74VCX16827 Datasheet
55Kb / 7P
   Low Voltage 20-Bit Buffer/Line Driver with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74ALVC16827 FAIRCHILD-74ALVC16827 Datasheet
76Kb / 6P
   Low Voltage 20-Bit Buffer/Line Driver with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
logo
International Rectifier
74VCX16827 IRF-74VCX16827_02 Datasheet
107Kb / 8P
   Low Voltage 20-Bit Buffer/Line Driver with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
logo
Fairchild Semiconductor
74VCX16827 FAIRCHILD-74VCX16827_02 Datasheet
107Kb / 8P
   Low Voltage 20-Bit Buffer/Line Driver with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74VCX32244 FAIRCHILD-74VCX32244 Datasheet
106Kb / 9P
   Low Voltage 32-Bit Buffer/Line Driver with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VCX16244FT TOSHIBA-TC74VCX16244FT Datasheet
333Kb / 9P
   LOW VOLTAGE 16-BIT BUS BUFFER WITH 3.6V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com