công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74VCX16240MTD bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện 74VCX16240MTD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Voltage 16-Bit Inverting Buffer/Line Driver with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

74VCX16240MTD bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

  74VCX16240MTD Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor 74VCX16240MTD Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor 74VCX16240MTD Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 74VCX16240MTD Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor 74VCX16240MTD Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor 74VCX16240MTD Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor 74VCX16240MTD Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
www.fairchildsemi.com
6
AC Loading and Waveforms
FIGURE 1. AC Test Circuit
FIGURE 2. Waveform for Inverting and Non-Inverting Functions
FIGURE 3. 3-STATE Output High Enable and Disable Times for Low Voltage Logic
FIGURE 4. 3-STATE Output Low Enable and Disable Times for Low Voltage Logic
TEST
SWITCH
tPLH, tPHL
Open
tPZL, tPLZ
6V at VCC = 3.3 ± 0.3V;
VCC x 2 at VCC = 2.5 ± 0.2V; 1.8V ± 0.15V
tPZH, tPHZ
GND
Symbol
VCC
3.3V
± 0.3V
2.5V
± 0.2V
1.8V
± 0.15V
Vmi
1.5V
VCC/2
VCC/2
Vmo
1.5V
VCC/2
VCC/2
VX
VOL +0.3V
VOL +0.15V
VOL +0.15V
VY
VOH −0.3V
VOH −0.15V
VOH −0.15V


Số phần tương tự - 74VCX16240MTD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74VCX16240MTD FAIRCHILD-74VCX16240MTD Datasheet
155Kb / 8P
   Low Voltage 16-Bit Inverting Buffer/Line Driver with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
More results

Mô tả tương tự - 74VCX16240MTD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74ALVC16240 FAIRCHILD-74ALVC16240 Datasheet
99Kb / 6P
   Low Voltage 16-Bit Inverting Buffer/Line Driver with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74VCX16240 FAIRCHILD-74VCX16240_05 Datasheet
155Kb / 8P
   Low Voltage 16-Bit Inverting Buffer/Line Driver with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74ALVC16244 FAIRCHILD-74ALVC16244 Datasheet
117Kb / 8P
   Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74VCX16244 FAIRCHILD-74VCX16244 Datasheet
52Kb / 10P
   Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74VCX162240 FAIRCHILD-74VCX162240_05 Datasheet
161Kb / 8P
   Low Voltage 16-Bit Inverting Buffer/Line Driver with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs and 26ohm Series Resistors in Outputs
74VCX16827 FAIRCHILD-74VCX16827 Datasheet
55Kb / 7P
   Low Voltage 20-Bit Buffer/Line Driver with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74ALVC162240 FAIRCHILD-74ALVC162240 Datasheet
83Kb / 6P
   Low Voltage 16-Bit Inverting Buffer/Line Driver with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs and 26??Series Resistors in Outputs
74LCX16240 FAIRCHILD-74LCX16240 Datasheet
106Kb / 8P
   Low Voltage 16-Bit Inverting Buffer/Line Driver with 5V Tolerant Inputs/Outputs
74ALVC16827 FAIRCHILD-74ALVC16827 Datasheet
76Kb / 6P
   Low Voltage 20-Bit Buffer/Line Driver with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
logo
International Rectifier
74VCX16827 IRF-74VCX16827_02 Datasheet
107Kb / 8P
   Low Voltage 20-Bit Buffer/Line Driver with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com