công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74VCX08MX bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện 74VCX08MX
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Voltage Quad 2-Input AND Gate with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

74VCX08MX bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  74VCX08MX Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor 74VCX08MX Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor 74VCX08MX Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 74VCX08MX Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor 74VCX08MX Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor 74VCX08MX Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor 74VCX08MX Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor 74VCX08MX Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor 74VCX08MX Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 10 page
background image
www.fairchildsemi.com
2
Logic Symbol
IEEE/IEC
Pin Descriptions
Connection Diagrams
Pin Assignments for SOIC and TSSOP
Pad Assignments for DQFN
(Top View)
Pin Names
Description
An, Bn
Inputs
On
Outputs


Số phần tương tự - 74VCX08MX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
74VCX08M ONSEMI-74VCX08M Datasheet
643Kb / 13P
   Low Voltage Quad 2-Input AND Gate
December 2013 Rev. 1.9.1
74VCX08M ONSEMI-74VCX08M Datasheet
665Kb / 11P
   Low Voltage Quad 2-Input AND Gate
Revised December 2013
74VCX08MTC ONSEMI-74VCX08MTC Datasheet
643Kb / 13P
   Low Voltage Quad 2-Input AND Gate
December 2013 Rev. 1.9.1
74VCX08MTC ONSEMI-74VCX08MTC Datasheet
665Kb / 11P
   Low Voltage Quad 2-Input AND Gate
Revised December 2013
logo
Fairchild Semiconductor
74VCX08MTC FAIRCHILD-74VCX08MTC_08 Datasheet
732Kb / 12P
   Low Voltage Quad 2-Input AND Gate with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
More results

Mô tả tương tự - 74VCX08MX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74ALVC08 FAIRCHILD-74ALVC08 Datasheet
89Kb / 5P
   Low Voltage Quad 2-Input AND Gate with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VCX08FT TOSHIBA-TC74VCX08FT Datasheet
274Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE QUAD 2-INPUT AND GATE WITH 3.6V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
logo
Fairchild Semiconductor
74VCX08 FAIRCHILD-74VCX08_08 Datasheet
732Kb / 12P
   Low Voltage Quad 2-Input AND Gate with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VCX32FT TOSHIBA-TC74VCX32FT Datasheet
282Kb / 8P
   LOW VOLTAGE QUAD 2-INPUT OR GATE WITH 3.6V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
logo
Fairchild Semiconductor
74ALVC00 FAIRCHILD-74ALVC00 Datasheet
89Kb / 5P
   Low Voltage Quad 2-Input NAND Gate with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74VCX32M FAIRCHILD-74VCX32M Datasheet
512Kb / 10P
   Low Voltage Quad 2-Input OR Gate with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74ALVC32 FAIRCHILD-74ALVC32_05 Datasheet
92Kb / 5P
   Low Voltage Quad 2-Input OR Gate with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74ALVC32 FAIRCHILD-74ALVC32 Datasheet
71Kb / 5P
   Low Voltage Quad 2-Input OR Gate with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
74VCX32 FAIRCHILD-74VCX32 Datasheet
513Kb / 10P
   Low Voltage Quad 2-Input OR Gate with 3.6V Tolerant Inputs and Outputs
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VCX02FT TOSHIBA-TC74VCX02FT Datasheet
366Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE QUAD 2-INPUT NOT GATE WITH 3.6V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com