công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVX74 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện 74LVX74
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Voltage Dual D-Type Positive Edge-Triggered Flip-Flop
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

74LVX74 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  74LVX74 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor 74LVX74 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor 74LVX74 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 74LVX74 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor 74LVX74 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor 74LVX74 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
5
www.fairchildsemi.com
Physical Dimensions inches (millimeters) unless otherwise noted
14-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-012, 0.150" Narrow
Package Number M14A


Số phần tương tự - 74LVX74

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74LVX74 FAIRCHILD-74LVX74 Datasheet
93Kb / 7P
   Low Voltage Dual D-Type Positive Edge-Triggered Flip-Flop
logo
STMicroelectronics
74LVX74 STMICROELECTRONICS-74LVX74 Datasheet
457Kb / 13P
   LOW VOLTAGE CMOS DUAL D-TYPE FLIP FLOP WITH PRESET AND CLEAR (5V TOLERANT INPUTS)
logo
ON Semiconductor
74LVX74 ONSEMI-74LVX74 Datasheet
235Kb / 9P
   Low Voltage Dual D-Type Positive Edge-Triggerednull Flip-Flop
February 2008 Rev. 1.4.0
logo
Fairchild Semiconductor
74LVX74M FAIRCHILD-74LVX74M Datasheet
93Kb / 7P
   Low Voltage Dual D-Type Positive Edge-Triggered Flip-Flop
logo
ON Semiconductor
74LVX74M ONSEMI-74LVX74M Datasheet
235Kb / 9P
   Low Voltage Dual D-Type Positive Edge-Triggerednull Flip-Flop
February 2008 Rev. 1.4.0
More results

Mô tả tương tự - 74LVX74

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74LVX74 FAIRCHILD-74LVX74 Datasheet
93Kb / 7P
   Low Voltage Dual D-Type Positive Edge-Triggered Flip-Flop
74LVX74 FAIRCHILD-74LVX74_08 Datasheet
320Kb / 9P
   Low Voltage Dual D-Type Positive Edge-Triggered Flip-Flop
74LVQ74 FAIRCHILD-74LVQ74 Datasheet
86Kb / 6P
   Low Voltage Dual D-Type Positive Edge-Triggered Flip-Flop
74LVQ74 FAIRCHILD-74LVQ74_01 Datasheet
78Kb / 6P
   Low Voltage Dual D-Type Positive Edge-Triggered Flip-Flop
74LCX74MX FAIRCHILD-74LCX74MX Datasheet
824Kb / 14P
   Low Voltage Dual D-Type Positive Edge-Triggered Flip-Flop
74AC74 FAIRCHILD-74AC74 Datasheet
104Kb / 9P
   Dual D-Type Positive Edge-Triggered Flip-Flop
logo
National Semiconductor ...
54AC74 NSC-54AC74 Datasheet
180Kb / 8P
   Dual D-Type Positive Edge-Triggered Flip-Flop
logo
Texas Instruments
SN74AUC2G79 TI-SN74AUC2G79 Datasheet
278Kb / 12P
[Old version datasheet]   DUAL POSITIVE-EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOP
SN74AUC2G80 TI1-SN74AUC2G80_16 Datasheet
851Kb / 15P
[Old version datasheet]   DUAL POSITIVE-EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOP
SN74LVC2G80 TI-SN74LVC2G80_08 Datasheet
459Kb / 14P
[Old version datasheet]   DUAL POSITIVE-EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com