công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS1935BCX5RFG bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện TS1935BCX5RFG
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.9A / 1.2MHz Boost DC to Dc Converter
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS1935BCX5RFG bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  TS1935BCX5RFG Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1935BCX5RFG Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1935BCX5RFG Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1935BCX5RFG Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1935BCX5RFG Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1935BCX5RFG Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1935BCX5RFG Datasheet HTML 7Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1935BCX5RFG Datasheet HTML 8Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
TS1935B
1.9A / 1.2MHz Boost DC to Dc Converter
3/8
Version: A12
Block Diagram
VCC
SW
Control and
Driver Logic
EN
Soft
Start
Current
Sense
Slope
Compensation
Oscillator
1.2MHz
FB
Error
Amplifier
Summing
Comparator
Thermal
Shutdown
Enable/
Disable
GND
N-MOS
UVLO
Vref
1.238V
Application Circuit
R1
54K
VIN=5V
C1
10uF
L1
4.7uH
R2
470K
VOUT=12V
U1
AX5511
4
5
3
1
VCC
EN
FB
GND
SW
C3
1nF
C2
4.7uF
D1
B240A
R2 Suggest 390K~820K
ON
OFF
2
R3
R4
1M
R1
R2
VOUT = 1.238V X (1 + ------- )
VIN
VOUT
R3
2.6~3.6V
5V
120KΩ
2.6~5.3V
7V
82KΩ
2.6~5.5V
7.5~27V
0Ω
TS1935B


Số phần tương tự - TS1935BCX5RFG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS1935BCX5RFG TSC-TS1935BCX5RFG Datasheet
84Kb / 6P
   1.9A / 1.2MHz Boost DC to Dc Converter
More results

Mô tả tương tự - TS1935BCX5RFG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS1935B TSC-TS1935B Datasheet
84Kb / 6P
   1.9A / 1.2MHz Boost DC to Dc Converter
logo
AiT Semiconductor Inc.
A7566 AITSEMI-A7566 Datasheet
553Kb / 11P
   DC-DC CONVERTER BOOST(STEP-UP) 1.2MHz, MICROPOWER SYNCHRONOUS
REV1.1
A7525 AITSEMI-A7525 Datasheet
507Kb / 13P
   DC-DC CONVERTER BOOST(STEP-UP) 1.2MHz, MICROPOWER SYNCHRONOUS
REV1.3
logo
Linear Technology
LT1935 LINER-LT1935 Datasheet
189Kb / 8P
   1.2MHz Boost DC/DC Converter in ThinSOT with 2A Switch
logo
Linear Integrated Syste...
LT1935 LINEAR-LT1935 Datasheet
185Kb / 8P
   1.2MHz Boost DC/DC Converter in ThinSOT with 2A Switch
logo
Linear Technology
LT1935 LINER-LT1935_15 Datasheet
195Kb / 8P
   1.2MHz Boost DC/DC Converter in ThinSOT with 2A Switch
logo
AiT Semiconductor Inc.
A7632 AITSEMI-A7632 Datasheet
879Kb / 12P
   DC-DC CONVERTER (BOOST) 2A 28V 1.2MHz CURRENT MODE STEP-UP CONVERTER
REV2.0 - MAR 2017
logo
Linear Technology
LT1946 LINER-LT1946_15 Datasheet
544Kb / 12P
   1.2MHz Boost DC/DC Converter with 1.5A Switch and Soft-Start
LT1946 LINER-LT1946 Datasheet
266Kb / 12P
   1.2MHz Boost DC/DC Converter with 1.5A Switch and Soft-Start
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS1909 TSC-TS1909 Datasheet
311Kb / 6P
   MicroPower VFM Boost DC to Dc Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com