công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS1085CZC0 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện TS1085CZC0
Giải thích chi tiết về linh kiện  3A Low Dropout Positive Voltage Regulator
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS1085CZC0 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  TS1085CZC0 Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1085CZC0 Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1085CZC0 Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1085CZC0 Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1085CZC0 Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1085CZC0 Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1085CZC0 Datasheet HTML 7Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
TS1085
3A Low Dropout Positive Voltage Regulator
6/7
Version: C12
TO-252 Mechanical Drawing
Marking Diagram
Y
= Year Code
M
= Month Code
(A=Jan, B=Feb, C=Mar, D=Apl, E=May, F=Jun, G=Jul, H=Aug, I=Sep,
J=Oct, K=Nov, L=Dec)
L
= Lot Code
XX
= Package Code for Adjustable type
(CP = TO-252)
TO-252 DIMENSION
DIM
MILLIMETERS
INCHES
MIN
MAX
MIN
MAX
A
2.3BSC
0.09BSC
A1
4.6BSC
0.18BSC
B
6.80
7.20
0.268
0.283
C
5.40
5.60
0.213
0.220
D
6.40
6.65
0.252
0.262
E
2.20
2.40
0.087
0.094
F
0.00
0.20
0.000
0.008
G
5.20
5.40
0.205
0.213
G1
0.75
0.85
0.030
0.033
G2
0.55
0.65
0.022
0.026
H
0.35
0.65
0.014
0.026
I
0.90
1.50
0.035
0.059
J
2.20
2.80
0.087
0.110
K
0.50
1.10
0.020
0.043
L
0.90
1.50
0.035
0.059
M
1.30
1.70
0.051
0.67


Số phần tương tự - TS1085CZC0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS1085CZC0 TSC-TS1085CZC0 Datasheet
275Kb / 8P
   3A Low Dropout Positive Voltage Regulator
More results

Mô tả tương tự - TS1085CZC0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS1085 TSC-TS1085 Datasheet
140Kb / 6P
   3A Low Dropout Positive Voltage Regulator
logo
Cystech Electonics Corp...
PL1085-XXXE3 CYSTEKEC-PL1085-XXXE3 Datasheet
170Kb / 4P
   3A Low Dropout Positive Voltage Regulator
PL1085-XXXFP CYSTEKEC-PL1085-XXXFP Datasheet
297Kb / 5P
   3A Low Dropout Positive Voltage Regulator
PL1085-XXXF3 CYSTEKEC-PL1085-XXXF3 Datasheet
167Kb / 4P
   3A Low Dropout Positive Voltage Regulator
logo
Analog Microelectronics
AME1085 AME-AME1085 Datasheet
103Kb / 14P
   3A Low Dropout Positive Voltage Regulator
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
H1085U HSMC-H1085U Datasheet
57Kb / 5P
   3A LOW DROPOUT POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
Cystech Electonics Corp...
PL1085-XXXJ3 CYSTEKEC-PL1085-XXXJ3 Datasheet
166Kb / 4P
   3A Low Dropout Positive Voltage Regulator
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS1085 TSC-TS1085_09 Datasheet
275Kb / 8P
   3A Low Dropout Positive Voltage Regulator
TS1085 TSC-TS1085_07 Datasheet
425Kb / 8P
   3A Low Dropout Positive Voltage Regulator
logo
Cystech Electonics Corp...
LM1085-XXXJ3 CYSTEKEC-LM1085-XXXJ3 Datasheet
329Kb / 9P
   3A Low Dropout Positive Voltage Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com