công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3-1393789-9 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Tyco Electronics

tên linh kiện 3-1393789-9
Giải thích chi tiết về linh kiện  P2 Relay V23079
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MACOM [Tyco Electronics]
Trang chủ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

3-1393789-9 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Tyco Electronics

  3-1393789-9 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics 3-1393789-9 Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics 3-1393789-9 Datasheet HTML 3Page - Tyco Electronics 3-1393789-9 Datasheet HTML 4Page - Tyco Electronics 3-1393789-9 Datasheet HTML 5Page - Tyco Electronics 3-1393789-9 Datasheet HTML 6Page - Tyco Electronics 3-1393789-9 Datasheet HTML 7Page - Tyco Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
09-2012, Rev. 0912
www.te.com
© 2012 Tyco Electronics Corporation,
a TE Connectivity Ltd. company
Datasheets and product specification
according to IEC 61810-1 and to be used
only together with the ‘Definitions’ section.
Datasheets and product data is subject to the
terms of the disclaimer and all chapters of
the ‘Definitions’ section, available at
http://relays.te.com/definitions
Datasheets, product data, ‘Definitions’ sec-
tion, application notes and all specifications
are subject to change.
7
AXICOM
Signal Relays
P2 Relay V23079 (Continued)
Product code
Version
Coil design
Coil type
Coil voltage
Part number
V23079-D1006-B301
9VDC
5-1393788-9
V23079-D1005-B301
24VDC
5-1393788-8
V23079-D2008-B301
Overmolded
3VDC
4-1393789-7
V23079-D2011-B301
4.5VDC
4-1393789-8
V23079-D2001-B301
5VDC
4-1393789-3
V23079-D2002-B301
6VDC
4-1393789-4
V23079-D2006-B301
9VDC
4-1393789-6
V23079-D2003-B301
12VDC
4-1393789-5
V23079-E1219-B301
Standard
Bistable, 2 coils
2VDC
1-1422007-0
V23079-E1218-B301
2.4VDC
1422007-5
V23079-E1208-B301
3VDC
7-1393788-1
V23079-E1211-B301
4.5VDC
7-1393788-2
V23079-E1201-B301
5VDC
6-1393788-8
V23079-E1202-B301
6VDC
1393789-5
V23079-E1206-B301
9VDC
1393789-9
V23079-E1203-B301
12VDC
6-1393788-9
V23079-E1205-B301
24VDC
7-1393788-0
V23079-E2219-B301
Overmolded
2VDC
1422007-6
V23079-E2201-B301
5VDC
1422007-7
V23079-E2208-B301
3VDC
1422007-8
V23079-E2218-B301
2.4VDC
1422007-9
V23079-F1108-B301
Standard
Bistable, 1 coil
3VDC
7-1393788-5
V23079-F1111-B301
4.5VDC
1-1393789-4
V23079-F1101-B301
5VDC
7-1393788-3
V23079-F1102-B301
6VDC
1-1393789-0
V23079-F1106-B301
9VDC
1-1393789-2
V23079-F1103-B301
12VDC
7-1393788-4
V23079-F1105-B301
24VDC
1-1393789-1
V23079-G1005-B301
SMT, short pins
Monostable
24VDC
7-1393788-8
V23079-G2008-B301
Overmolded
3VDC
5-1393789-4
V23079-G2016-B301
4VDC
1393790-5
V23079-G2011-B301
4.5VDC
5-1393789-5
V23079-G2001-B301
5VDC
4-1393789-9
V23079-G2002-B301
6VDC
5-1393789-0
V23079-G2006-B301
9VDC
5-1393789-3
V23079-G2003-B301
12VDC
5-1393789-1
V23079-H1208-B301
Standard
Bistable, 2 coils
3VDC
2-1393789-4
V23079-H1211-B301
4.5VDC
8-1393788-4
V23079-H1201-B301
5VDC
2-1393789-0
V23079-H1202-B301
6VDC
2-1393789-1
V23079-H1206-B301
9VDC
2-1393789-3
V23079-H1203-B301
12VDC
8-1393788-3
V23079-H1205-B301
24VDC
2-1393789-2
V23079-J1108-B301
Bistable, 1 coil
3VDC
2-1393789-9
V23079-J1111-B301
4.5VDC
3-1393789-0
V23079-J1101-B301
5VDC
2-1393789-5
V23079-J1102-B301
6VDC
2-1393789-6
V23079-J1103-B301
12VDC
2-1393789-7
V23079-J1105-B301
24VDC
2-1393789-8
V23079-G2008-X079
High dielectric
Monostable
3VDC
1422006-5
V23079-G2001-X071
Overmolded
5VDC
1422006-1
V23079-G2002-X072
6VDC
1422006-2
V23079-G2006-X073
9VDC
1422006-3
V23079-G2003-X074
12VDC
1422006-4
V23079-A2003-X074
12VDC
1422025-7
V23079-A2008-X079
3VDC
1-1422025-1


Số phần tương tự - 3-1393789-9

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TE Connectivity Ltd
3-1393789-9 TEC-3-1393789-9 Datasheet
1Mb / 7P
   Standard telecom relay
3-1393789-9 TEC-3-1393789-9 Datasheet
1Mb / 7P
   Standard telecom relay
More results

Mô tả tương tự - 3-1393789-9

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
V23079 MACOM-V23079_06 Datasheet
1Mb / 14P
   P2 V23079 Relay
V23079 MACOM-V23079 Datasheet
716Kb / 11P
   P2 Relay
2-1393788-9 MACOM-2-1393788-9 Datasheet
22Kb / 1P
   P2-Relay THT Dimensions
2-1393788-0 MACOM-2-1393788-0 Datasheet
22Kb / 1P
   P2-Relay THT Dimensions
2-1393788-2 MACOM-2-1393788-2 Datasheet
22Kb / 1P
   P2-Relay THT Dimensions
2-1393788-4 MACOM-2-1393788-4 Datasheet
22Kb / 1P
   P2-Relay THT Dimensions
V23079D2001B301 MACOM-V23079D2001B301 Datasheet
22Kb / 1P
   P2- Relay SMT W Dimensions
V23079D2011B301 MACOM-V23079D2011B301 Datasheet
22Kb / 1P
   P2-Relay SMT W Dimensions
2-1393789-0 MACOM-2-1393789-0 Datasheet
66Kb / 1P
   P2-Relay SMT N (Narrow) Dimensions
2-1393789-2 MACOM-2-1393789-2 Datasheet
66Kb / 1P
   P2-Relay SMT N (Narrow) Dimensions
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com