công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM055C105KAN120 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - AVX Corporation

tên linh kiện SM055C105KAN120
Giải thích chi tiết về linh kiện  Technical Information on SMPS Capacitors
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AVX [AVX Corporation]
Trang chủ  http://www.avx.com
Logo AVX - AVX Corporation

SM055C105KAN120 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - AVX Corporation

Back Button SM055C105KAN120 Datasheet HTML 2Page - AVX Corporation SM055C105KAN120 Datasheet HTML 3Page - AVX Corporation SM055C105KAN120 Datasheet HTML 4Page - AVX Corporation SM055C105KAN120 Datasheet HTML 5Page - AVX Corporation SM055C105KAN120 Datasheet HTML 6Page - AVX Corporation SM055C105KAN120 Datasheet HTML 7Page - AVX Corporation SM055C105KAN120 Datasheet HTML 8Page - AVX Corporation SM055C105KAN120 Datasheet HTML 9Page - AVX Corporation SM055C105KAN120 Datasheet HTML 10Page - AVX Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 18 page
background image
13
NOTES:
1. Dimensions are in millimeters (inches)
2. Unless otherwise specified, tolerances are 0.254 (±0.010).
3. Lead frame configuration is shown as typical above the seating plane.
4. See table I of MIL-PRF-49470/1 for specific maximum A dimension. For maximum B dimension, add 1.65 (0.065) to
the appropriate A dimension. For all lead styles, the number of chips is determined by the capacitance and voltage
rating.
5. For case code 5, dimensions shall be 2.54 (0.100) maximum and 0.305 (0.012) minimum.
6. Lead alignment within pin rows shall be within ±0.10 (0.005).
MIL-PRF-49470/1
MIL-PRF-49470/1 - capacitor, fixed, ceramic dielectric, switch mode power supply (general purpose and temperature stable),
standard reliability and high reliability unencapsulated, Style PS01.
D
1.397
±0.254
(0.055
±0.010)
B
See
Note 4
A
See
Note 4
6.35 (0.250) MIN
2.54 (0.100) MAX
0.635 (0.025) MIN
(See Note 5)
2.54 (0.100) TYP
SEATING PLANE
See Note 3
See Note 6
0.508
±0.050
(0.020
±0.002)
C
E
6.35 (0.250)
MIN
0.254
±0.05
(0.010
±0.002)
0.254 (0.010)
RAD (TYP)
C
E
L
1.27 (0.050) MIN
0.254 (0.010)
RAD (TYP)
C
E
L
1.27 (0.050) MIN
SMPS Stacked MLC Capacitors
(SM Style) SM Military Styles MIL-PRF-49470/1
D
Number of
Case Code
C ±0.635 (±0.025)
E (max.)
Leads
Min.
Max.
per side
1
11.4 (0.450)
49.5 (1.950)
52.7 (2.075)
12.7 (0.500)
20
2
20.3 (0.800)
36.8 (1.450)
40.0 (1.535)
22.1 (0.870)
15
3
11.4 (0.450)
24.1 (0.950)
27.3 (1.075)
12.7 (0.500)
10
4
10.2 (0.400)
8.89 (0.350)
10.8 (0.425)
11.2 (0.440)
4
5
6.35 (0.250)
6.20 (0.224)
6.97 (0.275)
7.62 (0.300)
3
6
31.8 (1.250)
49.5 (1.950)
52.7 (2.075)
34.3 (1.350)
20
DIMENSIONS:
millimeters (inches)
LEAD STYLE N AND A
LEAD STYLE J AND C
CIRCUIT DIAGRAM
LEAD STYLE L AND B


Số phần tương tự - SM055C105KAN120

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVX Corporation
SM055C105KHN120 AVX-SM055C105KHN120 Datasheet
1Mb / 112P
   AVX Advanced Ceramic Capacitors for Power Supply, High Voltage and Tip and Ring Applications
More results

Mô tả tương tự - SM055C105KAN120

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVX Corporation
SM91 AVX-SM91 Datasheet
80Kb / 3P
   SMPS Stacked MLC Capacitors (SM9 Style) Technical Information on SMPS Capacitors
T49470R01105KCJ AVX-T49470R01105KCJ Datasheet
186Kb / 18P
   SMPS Stacked MLC Capacitors (SM Style) Technical Information on SMPS Capacitors
SM01 AVX-SM01 Datasheet
186Kb / 18P
   SMPS Stacked MLC Capacitors (SM Style) Technical Information on SMPS Capacitors
logo
eupec GmbH
FD200R12KE3 EUPEC-FD200R12KE3 Datasheet
172Kb / 9P
   Technische Information / technical information
FS50R12KT3 EUPEC-FS50R12KT3 Datasheet
316Kb / 8P
   echnische Information / technical information
logo
Infineon Technologies A...
DF900R12IP4DV INFINEON-DF900R12IP4DV Datasheet
1Mb / 9P
   Technische Information / Technical Information
2014-04-28 revision:2.0
DDB6U205N16L INFINEON-DDB6U205N16L Datasheet
285Kb / 7P
   Technische Information / Technical Information
rev.2
logo
eupec GmbH
FZ300R12KE3G EUPEC-FZ300R12KE3G Datasheet
288Kb / 8P
   Technische Information / technical information
BSM150GB120DLC EUPEC-BSM150GB120DLC Datasheet
90Kb / 8P
   Technische Information / Technical Information
logo
Omron Electronics LLC
G3VM-6 OMRON-G3VM-6 Datasheet
183Kb / 6P
   Technical Information
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com