công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LCXH16373GX bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện 74LCXH16373GX
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Voltage 16-Bit Transparent Latch with Bushold
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

74LCXH16373GX bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button 74LCXH16373GX Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 74LCXH16373GX Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor 74LCXH16373GX Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor 74LCXH16373GX Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor 74LCXH16373GX Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor 74LCXH16373GX Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor 74LCXH16373GX Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor 74LCXH16373GX Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor 74LCXH16373GX Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
9
www.fairchildsemi.com
Physical Dimensions inches (millimeters) unless otherwise noted
54-Ball Fine-Pitch Ball Grid Array (FBGA), JEDEC MO-205, 5.5mm Wide
Package Number BGA54A
Preliminary


Số phần tương tự - 74LCXH16373GX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74LCXH16374 FAIRCHILD-74LCXH16374 Datasheet
204Kb / 10P
   Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop with Bushold
74LCXH16374 FAIRCHILD-74LCXH16374 Datasheet
210Kb / 10P
   Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop with Bushold
74LCXH16374G FAIRCHILD-74LCXH16374G Datasheet
204Kb / 10P
   Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop with Bushold
74LCXH16374G FAIRCHILD-74LCXH16374G Datasheet
210Kb / 10P
   Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop with Bushold
74LCXH16374MEA FAIRCHILD-74LCXH16374MEA Datasheet
204Kb / 10P
   Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop with Bushold
More results

Mô tả tương tự - 74LCXH16373GX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74VCXH16373 FAIRCHILD-74VCXH16373 Datasheet
187Kb / 11P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch with Bushold
74ALVCH16373 FAIRCHILD-74ALVCH16373 Datasheet
95Kb / 7P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch with Bushold
74LCXH162373 FAIRCHILD-74LCXH162373 Datasheet
113Kb / 11P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch with Bushold and 26??Series Resistor Outputs
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VCXH162373FT TOSHIBA-TC74VCXH162373FT Datasheet
221Kb / 13P
   Low-Voltage 16-Bit D-Type Latch with Bushold
TC74VCXH16373FT TOSHIBA-TC74VCXH16373FT_07 Datasheet
217Kb / 14P
   Low-Voltage 16-Bit D-Type Latch with Bushold
logo
Fairchild Semiconductor
74ALVCH162373 FAIRCHILD-74ALVCH162373 Datasheet
96Kb / 6P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch with Bushold and 26??Series Resistors in Outputs
74VCXH162373 FAIRCHILD-74VCXH162373_05 Datasheet
153Kb / 9P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch with Bushold and 26ohm Series Resistors in Outputs
logo
ON Semiconductor
74LCX162373 ONSEMI-74LCX162373 Datasheet
239Kb / 12P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch
Revised May 2005
74VCX16373 ONSEMI-74VCX16373_18 Datasheet
237Kb / 12P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch
Revised June 2005
74VCX162373 ONSEMI-74VCX162373 Datasheet
262Kb / 10P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch
Revised June 2005
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com