công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ILCX20-FJ3F18-20.000 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ILSI America LLC

tên linh kiện ILCX20-FJ3F18-20.000
Giải thích chi tiết về linh kiện  4 Pad Ceramic Package Quartz Crystal, 1.2 mm x 1.6 mm
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ILSI [ILSI America LLC]
Trang chủ  http://www.ilsiamerica.com
Logo ILSI - ILSI America LLC

ILCX20-FJ3F18-20.000 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ILSI America LLC

  ILCX20-FJ3F18-20.000 Datasheet HTML 1Page - ILSI America LLC ILCX20-FJ3F18-20.000 Datasheet HTML 2Page - ILSI America LLC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
4 Pad Ceramic Package Quartz Crystal, 1.2 mm x 1.6 mm
ILCX20 Series
ILSI America Phone: 775-851-8880 • Fax: 775-851-8882• e-mail: e-mail@ilsiamerica.com • www.ilsiamerica.com
05/24/12
Specifications subject to change without notice
Page 2
Pb Free Solder Reflow Profile:
Typical Circuit:
*Units are backward compatible with 240C reflow processes
Package Information:
MSL = 1
Termination = e4 (Au over Ni over W base metal).
Tape and Reel Information:
Environmental Specifications
Thermal Shock
MIL-STD-883, Method 1011, Condition A
Moisture Resistance
MIL-STD-883, Method 1004
Mechanical Shock
MIL-STD-883, Method 2002, Condition B
Mechanical Vibration
MIL-STD-883, Method 2007, Condition A
Resistance to Soldering Heat
J-STD-020C, Table 5-2 Pb-free devices (except 2 cycles max)
Hazardous Substance
Pb-Free / RoHS / Green Compliant
Solderability
JESD22-B102-D Method 2 (Preconditioning E)
Terminal Strength
MIL-STD-883, Method 2004, Test Condition D
Gross Leak
MIL-STD-883, Method 1014, Condition C
Fine Leak
MIL-STD-883, Method 1014, Condition A2, R1=2x10-8 atm cc/s
Solvent Resistance
MIL-STD-202, Method 215
Marking
Line 1: I, Date Code (yww)
Quantity per
Reel
3000
A
8 +/-.3
B
4 +/-.2
C
3.5 +/-.2
D
9 +/-1 or 12 +/-3
E
60 / 80
F
180


Số phần tương tự - ILCX20-FJ3F18-20.000

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ILSI America LLC
ILCX21 ILSI-ILCX21 Datasheet
588Kb / 2P
   Compatible with Leadfree Processing
More results

Mô tả tương tự - ILCX20-FJ3F18-20.000

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ILSI America LLC
ILCX19 ILSI-ILCX19 Datasheet
46Kb / 2P
   4 Pad Ceramic Package Quartz Crystal, 1.6 mm x 2 mm
ILCX08 ILSI-ILCX08 Datasheet
53Kb / 2P
   4 Pad Ceramic Package Quartz Crystal, 3.5 mm x 6 mm
ILCX07 ILSI-ILCX07 Datasheet
46Kb / 2P
   4 Pad Ceramic Package Quartz Crystal, 3.2 mm x 5 mm
logo
Jauch Quartz Gmbh
JTX210 JAUCH-JTX210 Datasheet
257Kb / 2P
   4 Pad Version 1.6 x 1.2 mm
JXS11 JAUCH-JXS11 Datasheet
158Kb / 2P
   4 Pad Version 1.6 x 1.2 mm
logo
ILSI America LLC
ILCX09-BB0F18-20.000 ILSI-ILCX09-BB0F18-20.000 Datasheet
53Kb / 2P
   2 Pad Ceramic Package Quartz Crystal, 3.5 mm x 6 mm
ILCX10 ILSI-ILCX10 Datasheet
53Kb / 2P
   2 Pad Ceramic Package Quartz Crystal, 5 mm x 7 mm
ILCX03 ILSI-ILCX03 Datasheet
58Kb / 2P
   2 Pad Ceramic Package Quartz Crystal, 3.2 mm x 5 mm
ILCX09 ILSI-ILCX09 Datasheet
56Kb / 2P
   2 Pad Ceramic Package Quartz Crystal, 3.5 mm x 6 mm
IL3M ILSI-IL3M Datasheet
45Kb / 2P
   4 Pad Plastic Package Quartz Crystal, 3.8 mm x 8 mm
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com