công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LCX373MTCX-NL bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện 74LCX373MTCX-NL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Voltage Octal Transparent Latch with 5V Tolerant Inputs and Outputs
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

74LCX373MTCX-NL bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button 74LCX373MTCX-NL Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor 74LCX373MTCX-NL Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor 74LCX373MTCX-NL Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor 74LCX373MTCX-NL Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor 74LCX373MTCX-NL Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor 74LCX373MTCX-NL Datasheet HTML 12Page - Fairchild Semiconductor 74LCX373MTCX-NL Datasheet HTML 13Page - Fairchild Semiconductor 74LCX373MTCX-NL Datasheet HTML 14Page - Fairchild Semiconductor 74LCX373MTCX-NL Datasheet HTML 15Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 15 page
background image
11
www.fairchildsemi.com
74LCX373 Rev. 2.0.0
Physical Dimensions (Continued) inches (millimeters) unless otherwise noted
Pb-Free 20-Lead Small Outline Package (SOP),
EIAJ TYPE II, 5.3mm Wide Package Number M20D


Số phần tương tự - 74LCX373MTCX-NL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74LCX373MTC FAIRCHILD-74LCX373MTC Datasheet
670Kb / 15P
   Low Voltage Octal Transparent Latch with 5V Tolerant Inputs and Outputs
logo
ON Semiconductor
74LCX373MTC ONSEMI-74LCX373MTC Datasheet
689Kb / 17P
   Low Voltage Octal Transparent Latch 5V Tolerant Inputs and Outputs
December 2013 Rev. 1.8.1
More results

Mô tả tương tự - 74LCX373MTCX-NL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74LCX373 FAIRCHILD-74LCX373_08 Datasheet
670Kb / 15P
   Low Voltage Octal Transparent Latch with 5V Tolerant Inputs and Outputs
logo
ON Semiconductor
74LCX373 ONSEMI-74LCX373 Datasheet
689Kb / 17P
   Low Voltage Octal Transparent Latch 5V Tolerant Inputs and Outputs
December 2013 Rev. 1.8.1
logo
Fairchild Semiconductor
74LCX573 FAIRCHILD-74LCX573_08 Datasheet
681Kb / 14P
   Low Voltage Octal Latch with 5V Tolerant Inputs and Outputs
74LCX573 FAIRCHILD-74LCX573 Datasheet
753Kb / 14P
   Low Voltage Octal Latch with 5V Tolerant Inputs and Outputs
74LCX16841 FAIRCHILD-74LCX16841 Datasheet
91Kb / 8P
   Low Voltage 20-Bit Transparent Latch with 5V Tolerant Inputs and Outputs
logo
National Semiconductor ...
54LCX16373 NSC-54LCX16373 Datasheet
106Kb / 5P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch with 5V Tolerant Inputs and Outputs
logo
Fairchild Semiconductor
74LCX841 FAIRCHILD-74LCX841 Datasheet
88Kb / 8P
   Low Voltage 10-Bit Transparent Latch with 5V Tolerant Inputs and Outputs
74LCX16373 FAIRCHILD-74LCX16373 Datasheet
75Kb / 10P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch with 5V Tolerant Inputs and Outputs
74LCX16841 FAIRCHILD-74LCX16841 Datasheet
79Kb / 8P
   Low Voltage 20-Bit Transparent Latch with 5V Tolerant Inputs and Outputs
logo
ON Semiconductor
74LCX16373 ONSEMI-74LCX16373 Datasheet
237Kb / 12P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch 5V Tolerant Inputs and Outputs
Revised May 2005
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com