công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LCX32BQX bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện 74LCX32BQX
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Voltage Quad 2-Input OR Gate with 5V Tolerant Inputs
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

74LCX32BQX bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button 74LCX32BQX Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 74LCX32BQX Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor 74LCX32BQX Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor 74LCX32BQX Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor 74LCX32BQX Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor 74LCX32BQX Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor 74LCX32BQX Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor 74LCX32BQX Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor 74LCX32BQX Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
www.fairchildsemi.com
10
Physical Dimensions inches (millimeters) unless otherwise noted (Continued)
Pb-Free 14-Terminal Depopulated Quad Very-Thin Flat Pack No Leads (DQFN), JEDEC MO-241, 2.5 x 3.0mm
Package Number MLP014A


Số phần tương tự - 74LCX32BQX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
74LCX32BQX ONSEMI-74LCX32BQX Datasheet
764Kb / 12P
   Low Voltage Quad 2-Input OR Gate with 5 V Tolerant Inputs
April, 2020 ??Rev. 2
More results

Mô tả tương tự - 74LCX32BQX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
74LCX32 ONSEMI-74LCX32 Datasheet
755Kb / 14P
   Low Voltage Quad 2-Input OR Gate with 5V Tolerant Inputs
December 2013 Rev. 1.6.1
logo
Fairchild Semiconductor
74LCX32 FAIRCHILD-74LCX32_08 Datasheet
791Kb / 13P
   Low Voltage Quad 2-Input OR Gate with 5V Tolerant Inputs
logo
STMicroelectronics
74LVX32 STMICROELECTRONICS-74LVX32 Datasheet
155Kb / 8P
   LOW VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT OR GATE WITH 5V TOLERANT INPUTS
logo
Fairchild Semiconductor
74LCX86 FAIRCHILD-74LCX86 Datasheet
118Kb / 8P
   Low Voltage Quad 2-Input Exclusive-OR Gate with 5V Tolerant Inputs
logo
STMicroelectronics
74LCX32 STMICROELECTRONICS-74LCX32 Datasheet
211Kb / 11P
   LOW VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT OR GATE WITH 5V TOLERANT INPUTS
74LVX32 STMICROELECTRONICS-74LVX32_04 Datasheet
229Kb / 11P
   LOW VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT OR GATE WITH 5V TOLERANT INPUTS
logo
Fairchild Semiconductor
74LCX86 FAIRCHILD-74LCX86_08 Datasheet
407Kb / 11P
   Low Voltage Quad 2-Input Exclusive-OR Gate with 5V Tolerant Inputs
logo
Toshiba Semiconductor
TC74LCX32F TOSHIBA-TC74LCX32F Datasheet
254Kb / 8P
   LOW VOLTAGE QUAD 2-INPUT OR GATE WITH 5V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
logo
STMicroelectronics
74LCX32 STMICROELECTRONICS-74LCX32_06 Datasheet
241Kb / 15P
   Low voltage CMOS 2-input OR gate with 5V tolerant inputs
logo
Fairchild Semiconductor
74LCX08 FAIRCHILD-74LCX08_08 Datasheet
764Kb / 13P
   Low Voltage Quad 2-Input AND Gate with 5V Tolerant Inputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com