công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STI22NM60N bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STI22NM60N
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 600 V, 0.2 廓, 16 A MDmesh??II Power MOSFET
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STI22NM60N bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  STI22NM60N Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STI22NM60N Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STI22NM60N Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STI22NM60N Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STI22NM60N Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STI22NM60N Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STI22NM60N Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STI22NM60N Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STI22NM60N Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 23 page
background image
Electrical characteristics
STB/F/I/P/W22NM60N
4/23
Doc ID 15853 Rev 4
2
Electrical characteristics
(Tcase = 25 °C unless otherwise specified)
Table 5.
On /off states
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
V(BR)DSS
Drain-source
breakdown voltage
ID = 1 mA, VGS = 0
600
V
IDSS
Zero gate voltage
drain current (VGS = 0)
VDS = Max rating
VDS = Max rating, TC=125 °C
1
100
µA
µA
IGSS
Gate-body leakage
current (VDS = 0)
VGS = ± 25 V
100
nA
VGS(th)
Gate threshold voltage VDS = VGS, ID = 250 µA
2
3
4
V
RDS(on)
Static drain-source on
resistance
VGS = 10 V, ID = 8 A
0.2
0.22
Table 6.
Dynamic
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
Ciss
Coss
Crss
Input capacitance
Output capacitance
Reverse transfer
capacitance
VDS = 50 V, f = 1 MHz,
VGS = 0
-
1330
84
4.6
-
pF
pF
pF
Coss eq.
(1)
1.
Coss eq. is defined as a constant equivalent capacitance giving the same charging time as Coss when VDS
increases from 0 to 80% VDS.
Output equivalent
capacitance
VDS = 0 to 480 V, VGS = 0
-
181
-
pF
Rg
Gate input resistance
f=1 MHz open drain
-
4.7
-
Qg
Qgs
Qgd
Total gate charge
Gate-source charge
Gate-drain charge
VDD = 480 V, ID = 16 A,
VGS = 10 V
(see Figure 18)
-
44
6
25
-
nC
nC
nC


Số phần tương tự - STI22NM60N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
STI22NM60N ISC-STI22NM60N Datasheet
338Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - STI22NM60N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STF24NM60N STMICROELECTRONICS-STF24NM60N Datasheet
996Kb / 19P
   N-channel 600 V, 0.168 廓, 17 A MDmesh??II Power MOSFET
STL24NM60N STMICROELECTRONICS-STL24NM60N Datasheet
564Kb / 14P
   N-channel 600 V, 0.200 廓, 16 A PowerFLAT??8x8 HV MDmesh??II Power MOSFET
STW56NM60N STMICROELECTRONICS-STW56NM60N Datasheet
415Kb / 11P
   N-channel 600 V, 0.05 廓, 45 A TO-247 MDmesh??II Power MOSFET
STW43NM60N STMICROELECTRONICS-STW43NM60N Datasheet
500Kb / 12P
   N-channel 600 V, 0.075 廓, 35 A MDmesh??II Power MOSFET TO-247
STB24NM60N STMICROELECTRONICS-STB24NM60N Datasheet
899Kb / 15P
   N-channel 600 V, 0.168, 17 A MDmesh II Power MOSFET
February 2011 Rev 1
STF13NM60N-H STMICROELECTRONICS-STF13NM60N-H Datasheet
791Kb / 13P
   N-channel 600 V, 0.28 廓, 11 A MDmesh??II Power MOSFET in TO-220FP
STL18NM60N STMICROELECTRONICS-STL18NM60N Datasheet
610Kb / 14P
   N-channel 600 V, 0.260 廓, 6 A PowerFLAT??8x8 HV MDmesh??II Power MOSFET
STFI13NM60N STMICROELECTRONICS-STFI13NM60N Datasheet
782Kb / 12P
   N-channel 600 V, 0.28 廓, 11 A MDmesh??II Power MOSFET in I짼PAKFP package
May 2012 Rev 4
STL13NM60N STMICROELECTRONICS-STL13NM60N Datasheet
835Kb / 14P
   N-channel 600 V, 0.320 廓, 10 A PowerFLAT??(8x8) HV MDmesh??II Power MOSFET
STD3NM60N STMICROELECTRONICS-STD3NM60N Datasheet
909Kb / 15P
   N-channel 600 V, 1.6 廓, 3.3 A, MDmesh??II Power MOSFET in DPAK package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com