công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

744325420 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện 744325420
Giải thích chi tiết về linh kiện  20 V, 4 A, Synchronous, Step-Down DC-to-DC Regulator
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

744325420 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button 744325420 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices 744325420 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices 744325420 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices 744325420 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices 744325420 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices 744325420 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices 744325420 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices 744325420 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices 744325420 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 24 page
background image
Data Sheet
ADP2384
Rev. 0 | Page 9 of 24
65
55
15
25
35
45
5
–40
120
TEMPERATURE (°C)
–20
0
20
40
60
80
100
HIGH-SIDE RDSON
LOW-SIDE RDSON
Figure 16. MOSFET RDSON vs. Temperature
CH1 10mV
CH2 10.0V
M2.00µs
A CH2
5.00V
1
4
2
T 50.00%
B
W
CH4 2.00A
VOUT (AC)
IL
SW
Figure 17. Working Mode Waveform
CH1 2.00V
CH2 5.00V
M2.00ms
A CH2
3.90V
4
1
2
3
T 50.20%
B
W
CH3 10.0V
CH4 2.00A
EN
VOUT
PGOOD
IL
Figure 18. Voltage Precharged Output
7.0
6.5
6.0
4.0
4.5
5.0
5.5
–40
120
TEMPERATURE (°C)
–20
0
20
40
60
80
100
Figure 19. Current-Limit Threshold vs. Temperature
M2.00ms
A CH3
8.60V
4
1
2
3
T 27.00%
CH1 2.00V
CH2 5.00V
B
W
CH3 10.0V
CH4 5.00A
EN
VOUT
PGOOD
IOUT
Figure 20. Soft Start with Full Load
CH2 5.00V
CH4 10.0V
M1.00µs
A CH2
3.40V
4
2
T 50.00%
SYNC
SW
Figure 21. External Synchronization


Số phần tương tự - 744325420

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744325420 WURTH-744325420 Datasheet
1Mb / 6P
   WE-HCI SMD Flat Wire High Current Inductor
More results

Mô tả tương tự - 744325420

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADP2386 AD-ADP2386 Datasheet
711Kb / 24P
   20 V, 6 A, Synchronous Step-Down DC-to-DC Regulator
REV. A
ADP2387 AD-ADP2387 Datasheet
571Kb / 25P
   20 V, 6 A, Synchronous, Step-Down DC-to-DC Regulator
Rev. C
ADP2441 AD-ADP2441 Datasheet
1Mb / 32P
   36 V,1 A, Synchronous, Step-Down DC-to-DC Regulator
REV. A
logo
Panasonic Semiconductor
NN30320A PANASONIC-NN30320A Datasheet
1Mb / 33P
   3 A Synchronous DC-DC Step down Regulator
NN30332A PANASONIC-NN30332A Datasheet
1Mb / 43P
   10 A Synchronous DC-DC Step down Regulator
NN31001A PANASONIC-NN31001A Datasheet
1Mb / 36P
   7 A Synchronous DC-DC Step down Regulator,
logo
Panasonic Battery Group
NN30 PANASONICBATTERY-NN30 Datasheet
228Kb / 2P
   Synchronous DC/DC Step-Down Regulator
logo
ON Semiconductor
FAN8303 ONSEMI-FAN8303 Datasheet
837Kb / 13P
   2 A 23 V Non-Synchronous Step-Down DC/DC Regulator
Rev. 1.2
logo
Analog Devices
ADP2114 AD-ADP2114 Datasheet
2Mb / 40P
   Configurable, Dual 2 A/Single 4 A, Synchronous Step-Down DC-to-DC Regulator
REV. 0
logo
ON Semiconductor
FAN8060 ONSEMI-FAN8060 Datasheet
488Kb / 14P
   1.2 MHz, 1 A Synchronous Step-Down DC/DC Regulator
Rev. 1.0.1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com