công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4758A bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.

tên linh kiện 1N4758A
Giải thích chi tiết về linh kiện  ZENER DIODES
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CHENDA [Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.]
Trang chủ  http://www.microdiode.com/en
Logo CHENDA - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.

1N4758A bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.

  1N4758A Datasheet HTML 1Page - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd. 1N4758A Datasheet HTML 2Page - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd. 1N4758A Datasheet HTML 3Page - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
1N47-SERIES
ZENER DIODES
Zener Voltage: 3.3-100V Peak Pulse Power: 1.0W
Case: JEDEC DO-41(GLASS) molded glass body
Terminals: Plated axial leads, solderable per MIL-STD 750,
method 2026
Polarity: Color band denotes cathode end
Mounting Position: Any
Weight: 0.012 ounce,0.35 grams
FEATURE
MECHANICAL DATA
MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS
C
Zener Current see Table Characteristics
Power Dissipation at Tamb=25 C(Note 1)
Junction Temperature
Storage Temperature Range
Thermal resistance junction ambient(Note 1)
Forward voltage at IF=200mA
SYMBOLS
UNITS
VALUE
mW
C/W
V
Ratings at 25 C ambient temperature unless otherwise specified.
Note 1: Valid provided that leads at a distance of 10mm from case are kept at ambient temperature
Ptot
Tj
TSTG
RθJA
VF
C
1000
200
-65 to + 200
170
1.2
Low zener impedance
Low regulation factor
Glass passivated junction
High temperature soldering guaranteed:
260 C/10S/9.5mm lead length at 5 lbs tension
0.107(2.7)
0.080(2.0)
0.028(0.72)
0.026(0.65)
0.217 (5.51)
0.160(4.06)
1.10(27.9)
MIN.
Dimensions in inches and (millimeters)
DO-41(GLASS)
1.10(27.9)
MIN.
MDD Catalog Number
MDD ELECTRONIC


Số phần tương tự - 1N4758A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Weitron Technology
1N4758A WEITRON-1N4758A Datasheet
1Mb / 3P
   Axial Lead Zener Diodes SMALL SIGNAL ZENER DIODES 1.0 WATTS
logo
Vishay Siliconix
1N4758A VISHAY-1N4758A Datasheet
40Kb / 4P
   Silicon Power Z-Diodes
Rev. 2, 01-Apr-99
1N4758A VISHAY-1N4758A Datasheet
75Kb / 4P
   Zener Diodes
Rev. 2.3. 13-Nov-12
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N4758A NJSEMI-1N4758A Datasheet
185Kb / 1P
   1 WATT HERMETICALLY SEALED GLASS SILICON ZENER DIODES
logo
List of Unclassifed Man...
1N4758A ETC-1N4758A Datasheet
190Kb / 2P
   1W ZENER DIODE
More results

Mô tả tương tự - 1N4758A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
RZ39A STMICROELECTRONICS-RZ39A Datasheet
555Kb / 3P
   ZENER DIODES DIODES ZENER
logo
Sangdest Microelectroni...
1N5225 SMC-1N5225 Datasheet
205Kb / 5P
   ZENER DIODES Diodes
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HMBZ5221B HSMC-HMBZ5221B Datasheet
86Kb / 12P
   ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
1N4728 VISHAY-1N4728 Datasheet
46Kb / 3P
   Zener Diodes
18-Apr-02
logo
General Semiconductor
BZX84 GE-BZX84 Datasheet
396Kb / 9P
   Zener Diodes
logo
Motorola, Inc
1N2804 MOTOROLA-1N2804 Datasheet
145Kb / 4P
   ZENER DIODES
logo
General Semiconductor
1N4681 GE-1N4681 Datasheet
40Kb / 2P
   ZENER DIODES
1N746 GE-1N746 Datasheet
36Kb / 2P
   ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
BZY97-C3V9 VISHAY-BZY97-C3V9 Datasheet
164Kb / 5P
   Zener Diodes
29-Apr-02
logo
Guangdong Kexin Industr...
1SMA4728 KEXIN-1SMA4728 Datasheet
1Mb / 5P
   Zener Diodes
1SMA5914 KEXIN-1SMA5914 Datasheet
1Mb / 4P
   Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com