công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS12L bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - HY ELECTRONIC CORP.

tên linh kiện SS12L
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HY [HY ELECTRONIC CORP.]
Trang chủ  http://www.hygroup.com.tw
Logo HY - HY ELECTRONIC CORP.

SS12L bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - HY ELECTRONIC CORP.

  SS12L Datasheet HTML 1Page - HY ELECTRONIC CORP. SS12L Datasheet HTML 2Page - HY ELECTRONIC CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RATING AND CHARACTERTIC CURVES
SS12L thru SS110L
REV. 1, 30-Dec-2011
~ 201 ~
FIG. 2
– MAXIMUM NON-REPETITIVE SURGE CURRENT
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
40
30
20
10
0
100
50
20
10
1
2
5
PULSE WIDTH 8.3mS
SINGLE HALF-SINE-WAVE
(JEDEC METHOD)
FIG.3-TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE, (VOLTS)
1.0
0.1
10
0.1
0.3
0.9
0.5
1.1
1.7
0
0.7
1.3
1.5
20
TJ = 25
°C
PULSE WIDTH 300us
1% DUTY CYCLE
SS12L-SS14L
SS15L-SS16L
SS18L-SS110L
LEAD TEMPERATURE ℃
FIG. 1 - FORWARD CURRENT DERATING CURVE
25
50
75
100
125
150
175
1.00
0.75
0.50
0.25
0
SINGLE PHASE
HALF WAVE 60Hz
RESISTIVE OR
INDUCTIVE LOAD
FIG.4-TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE,(%)
100
10
1.0
0.1
0.01
0.001
0
20
40
60
80
100
TJ=25
TJ=100


Số phần tương tự - SS12L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
SS12L TSC-SS12L Datasheet
50Kb / 2P
   1.0 AMP. Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
HY ELECTRONIC CORP.
SS12L HY-SS12L Datasheet
408Kb / 3P
   Surface Mount Schottky Barrier Recitifiers
logo
Silicon Standard Corp.
SS12L SSC-SS12L Datasheet
232Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers
logo
Pan Jit International I...
SS12L PANJIT-SS12L Datasheet
84Kb / 3P
   LOW VF SURFACE MOUNT SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Taiwan Semiconductor Co...
SS12L TSC-SS12L Datasheet
545Kb / 2P
   1.0 AMP. Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - SS12L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EIC discrete Semiconduc...
SK12 EIC-SK12 Datasheet
29Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SK32S EIC-SK32S Datasheet
12Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SKO2 EIC-SKO2 Datasheet
29Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
SD320YS PANJIT-SD320YS_09 Datasheet
89Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SD820T PANJIT-SD820T_09 Datasheet
47Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Weitron Technology
B120L WEITRON-B120L Datasheet
100Kb / 3P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Vishay Siliconix
MSS1P2L VISHAY-MSS1P2L_11 Datasheet
91Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Revision: 19-Apr-11
MSS1P3 VISHAY-MSS1P3_11 Datasheet
93Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Revision: 19-Apr-11
MSS2P2 VISHAY-MSS2P2_11 Datasheet
93Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Revision: 19-Apr-11
logo
Weitron Technology
B520B WEITRON-B520B_09 Datasheet
603Kb / 3P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Vishay Siliconix
MSS1P5 VISHAY-MSS1P5 Datasheet
107Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Revision: 04-Aug-08
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com