công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74F08PC bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện 74F08PC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad 2-Input AND Gate
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

74F08PC bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  74F08PC Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor 74F08PC Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor 74F08PC Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 74F08PC Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
© 1999 Fairchild Semiconductor Corporation
DS009457
www.fairchildsemi.com
April 1988
Revised July 1999
74F08
Quad 2-Input AND Gate
General Description
This device contains four independent gates, each of which
performs the logic AND function.
Ordering Code:
Devices also available in Tape and Reel. Specify by appending the suffix letter “X” to the ordering code.
Logic Symbol
IEEE/IEC
Connection Diagram
Unit Loading/Fan Out
Order Number
Package Number
Package Description
74F08SC
M14A
14-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-120, 0.150 Narrow
74F08SJ
M14D
14-Lead Small Outline Package (SOP), EIAJ TYPE II, 5.3mm Wide
74F08PC
N14A
14-Lead Plastic Dual-In-Line Package (PDIP), JEDEC MS-001, 0.300 Wide
Pin Names
Description
U.L.
Input IIH/IIL
HIGH/LOW
Output IOH/IOL
An, Bn
Inputs
1.0/1.0
20
µA/−0.6 mA
On
Outputs
50/33.3
−1 mA/20 mA


Số phần tương tự - 74F08PC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
74F08PC NSC-74F08PC Datasheet
108Kb / 8P
   Quad 2-Input AND Gate
logo
Fairchild Semiconductor
74F08PC FAIRCHILD-74F08PC Datasheet
64Kb / 5P
   Quad 2-Input AND Gate
More results

Mô tả tương tự - 74F08PC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC08F TOSHIBA-TC74VHC08F Datasheet
204Kb / 5P
   QUAD 2-INPUT AND GATE
logo
Fairchild Semiconductor
74F08 FAIRCHILD-74F08_00 Datasheet
64Kb / 5P
   Quad 2-Input AND Gate
logo
Integral Corp.
IN74HC08 INTEGRAL-IN74HC08 Datasheet
74Kb / 4P
   Quad 2-Input AND Gate
logo
Motorola, Inc
SN54LS09 MOTOROLA-SN54LS09 Datasheet
44Kb / 2P
   QUAD 2-INPUT AND GATE
logo
National Semiconductor ...
54F08DM NSC-54F08DM Datasheet
108Kb / 8P
   Quad 2-Input AND Gate
logo
ON Semiconductor
MC74VHCT08A ONSEMI-MC74VHCT08A Datasheet
143Kb / 8P
   Quad 2-Input AND Gate
1999 REV 0
logo
Integral Corp.
IN74LV08 INTEGRAL-IN74LV08 Datasheet
58Kb / 5P
   Quad 2-Input AND Gate
logo
STMicroelectronics
M54HCT08 STMICROELECTRONICS-M54HCT08 Datasheet
231Kb / 9P
   QUAD 2-INPUT AND GATE
logo
AVG Semiconductors(HITE...
DV74ACT08 AVG-DV74ACT08 Datasheet
237Kb / 3P
   Quad 2-Input AND Gate
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK74VHCT08 KODENSHI-KK74VHCT08 Datasheet
268Kb / 6P
   Quad 2-Input AND Gate
logo
STMicroelectronics
M74HC08 STMICROELECTRONICS-M74HC08 Datasheet
171Kb / 8P
   QUAD 2-INPUT AND GATE
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com