công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74ALVCH16373T bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện 74ALVCH16373T
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Voltage 16-Bit Transparent Latch with Bushold
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

74ALVCH16373T bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

  74ALVCH16373T Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor 74ALVCH16373T Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor 74ALVCH16373T Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 74ALVCH16373T Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor 74ALVCH16373T Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor 74ALVCH16373T Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor 74ALVCH16373T Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
www.fairchildsemi.com
6
AC Loading and Waveforms
FIGURE 1. AC Test Circuit
TABLE 1. Values for Figure 1
TABLE 2. Variable Matrix
(Input Characteristics: f
= 1MHz; t
r = tf = 2ns; Z0 = 50Ω)
FIGURE 2. Waveform for Inverting and
Non-Inverting Functions
FIGURE 3. 3-STATE Output HIGH Enable and
Disable Times for Low Voltage Logic
FIGURE 4. 3-STATE Output LOW Enable and Disable Times for Low Voltage Logic
FIGURE 5. Propagation Delay, Pulse Width and
tREC Waveforms
FIGURE 6. Setup Time, Hold Time and
Recovery Time for Low Voltage Logic
TEST
SWITCH
tPLH, tPHL
Open
tPZL, tPLZ
VL
tPZH, tPHZ
GND
Symbol
VCC
3.3V
± 0.3V
2.7V
2.5V
± 0.2V
1.8V
± 0.15V
Vmi
1.5V
1.5V
VCC/2
VCC/2
Vmo
1.5V
1.5V
VCC/2
VCC/2
VX
VOL + 0.3V
VOL + 0.3V
VOL + 0.15V
VOL + 0.15V
VY
VOH − 0.3V
VOH − 0.3V
VOH − 0.15V
VOH − 0.15V
VL
6V
6V
VCC*2
VCC*2


Số phần tương tự - 74ALVCH16373T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
74ALVCH16373TTR STMICROELECTRONICS-74ALVCH16373TTR Datasheet
279Kb / 11P
   LOW VOLTAGE CMOS 16-BITD-TYPE LATCH (3-STATE) WITH 3.6V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
More results

Mô tả tương tự - 74ALVCH16373T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74LCXH16373 FAIRCHILD-74LCXH16373 Datasheet
220Kb / 11P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch with Bushold
74VCXH16373 FAIRCHILD-74VCXH16373 Datasheet
187Kb / 11P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch with Bushold
74LCXH162373 FAIRCHILD-74LCXH162373 Datasheet
113Kb / 11P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch with Bushold and 26??Series Resistor Outputs
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VCXH162373FT TOSHIBA-TC74VCXH162373FT Datasheet
221Kb / 13P
   Low-Voltage 16-Bit D-Type Latch with Bushold
TC74VCXH16373FT TOSHIBA-TC74VCXH16373FT_07 Datasheet
217Kb / 14P
   Low-Voltage 16-Bit D-Type Latch with Bushold
logo
Fairchild Semiconductor
74ALVCH162373 FAIRCHILD-74ALVCH162373 Datasheet
96Kb / 6P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch with Bushold and 26??Series Resistors in Outputs
74VCXH162373 FAIRCHILD-74VCXH162373_05 Datasheet
153Kb / 9P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch with Bushold and 26ohm Series Resistors in Outputs
logo
ON Semiconductor
74LCX162373 ONSEMI-74LCX162373 Datasheet
239Kb / 12P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch
Revised May 2005
74VCX16373 ONSEMI-74VCX16373_18 Datasheet
237Kb / 12P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch
Revised June 2005
74VCX162373 ONSEMI-74VCX162373 Datasheet
262Kb / 10P
   Low Voltage 16-Bit Transparent Latch
Revised June 2005
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com