công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMSF5N03HD bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MMSF5N03HD
Giải thích chi tiết về linh kiện  SINGLE TMOS POWER MOSFET 5.0 AMPERES 30 VOLTS
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MMSF5N03HD bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Motorola, Inc

Back Button MMSF5N03HD Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MMSF5N03HD Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MMSF5N03HD Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MMSF5N03HD Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MMSF5N03HD Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MMSF5N03HD Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MMSF5N03HD Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MMSF5N03HD Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MMSF5N03HD Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
MMSF5N03HD
7
Motorola TMOS Power MOSFET Transistor Device Data
TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Figure 14. Thermal Response
Figure 15. Diode Reverse Recovery Waveform
di/dt
trr
ta
tp
IS
0.25 IS
TIME
IS
tb
t, TIME (s)
1
0.1
0.01
D = 0.5
SINGLE PULSE
1.0E–05
1.0E–04
1.0E–03
1.0E–02
1.0E–01
1.0E+00
1.0E+01
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
1.0E+02
1.0E+03
0.001
10
0.0163
0.0652
0.1988
0.6411
0.9502
72.416 F
1.9437 F
0.5541 F
0.1668 F
0.0307 F
Chip
Ambient
Normalized to
θja at 10s.


Số phần tương tự - MMSF5N03HD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MMSF5N03HD ONSEMI-MMSF5N03HD Datasheet
268Kb / 10P
   N-Channel Power MOSFET
August, 2006 ??Rev. 7
MMSF5N03HDR2 ONSEMI-MMSF5N03HDR2 Datasheet
268Kb / 10P
   N-Channel Power MOSFET
August, 2006 ??Rev. 7
More results

Mô tả tương tự - MMSF5N03HD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MMSF5N02HD MOTOROLA-MMSF5N02HD Datasheet
293Kb / 10P
   SINGLE TMOS POWER MOSFET 5.0 AMPERES 20 VOLTS
MMSF10N03Z MOTOROLA-MMSF10N03Z Datasheet
196Kb / 10P
   SINGLE TMOS POWER MOSFET 10 AMPERES 30 VOLTS
MMSF3305 MOTOROLA-MMSF3305 Datasheet
80Kb / 4P
   SINGLE TMOS POWER MOSFET 9.1 AMPERES 30 VOLTS
MMSF7N03HD MOTOROLA-MMSF7N03HD Datasheet
296Kb / 10P
   SINGLE TMOS POWER MOSFET 8.0 AMPERES 30 VOLTS
MMSF7N03Z MOTOROLA-MMSF7N03Z Datasheet
193Kb / 10P
   SINGLE TMOS POWER MOSFET 7.5 AMPERES 30 VOLTS
MMDF5N02Z MOTOROLA-MMDF5N02Z Datasheet
186Kb / 10P
   DUAL TMOS POWER MOSFET 5.0 AMPERES 20 VOLTS
MMSF3P03HD MOTOROLA-MMSF3P03HD Datasheet
316Kb / 10P
   SINGLE TMOS POWER FET 3.0 AMPERES 30 VOLTS
MMFT6N03HD MOTOROLA-MMFT6N03HD Datasheet
74Kb / 4P
   TMOS POWER 6.0 AMPERES 30 VOLTS
MMDF3N03HD MOTOROLA-MMDF3N03HD Datasheet
281Kb / 10P
   DUAL TMOS POWER MOSFET 4.1 AMPERES 30 VOLTS
MMSF7P03HD MOTOROLA-MMSF7P03HD Datasheet
214Kb / 10P
   SINGLE TMOS POWER MOSFET 30 VOLTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com