công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

54VCXHR162245 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện 54VCXHR162245
Giải thích chi tiết về linh kiện  Rad hard low voltage CMOS 16-bit bus buffer transceiver (3-state) with 3.6 V tolerant inputs and outputs
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

54VCXHR162245 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  54VCXHR162245_11 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics 54VCXHR162245_11 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics 54VCXHR162245_11 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics 54VCXHR162245_11 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics 54VCXHR162245_11 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics 54VCXHR162245_11 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics 54VCXHR162245_11 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics 54VCXHR162245_11 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics 54VCXHR162245_11 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 18 page
background image
54VCXHR162245
Pin settings
Doc ID 10651 Rev 8
5/18
2.2
Pin description
2.3
Truth table
Note:
X = Do not care; Z = High impedance
Table 1.
Pin description
Pin n°
Symbol
Name and function
1
1DIR
Directional control
2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12
1B1 to 1B8
Data inputs/outputs
13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23
2B1 to 2B8
Data inputs/outputs
24
2DIR
Directional control
25
2G
Output enable input
36, 35, 33, 32, 30, 29, 27, 26
2A1 to 2A8
Data inputs/outputs
47, 46, 44, 43, 41, 40, 38, 38
1A1 to 1A8
Data inputs/outputs
48
1G
Output enable input
4, 10, 15, 21, 28, 34, 39, 45
GND
Ground (0 V)
7, 18, 31, 42
VCC
Positive supply voltage
Table 2.
Truth table
Inputs
Function
Output
G
DIR
A bus
B bus
Yn
L
L
OUTPUT
INPUT
A = B
L
H
INPUT
OUTPUT
B = A
HX
Z
Z
Z


Số phần tương tự - 54VCXHR162245_11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
54VCXHR162245 STMICROELECTRONICS-54VCXHR162245_07 Datasheet
495Kb / 17P
   Rad hard low voltage CMOS 16-bit bus buffer transceiver (3-state) with 3.6V tolerant inputs and outputs
More results

Mô tả tương tự - 54VCXHR162245_11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
54VCXH162245 STMICROELECTRONICS-54VCXH162245_11 Datasheet
485Kb / 19P
   Rad hard low voltage CMOS 16-bit bus buffer transceiver (3-state) with 3.6 V tolerant inputs and outputs
54VCXHR162245 STMICROELECTRONICS-54VCXHR162245_07 Datasheet
495Kb / 17P
   Rad hard low voltage CMOS 16-bit bus buffer transceiver (3-state) with 3.6V tolerant inputs and outputs
54VCXH162245 STMICROELECTRONICS-54VCXH162245 Datasheet
505Kb / 18P
   Rad hard low voltage CMOS 16-bit bus buffer transceiver (3-state) with 3.6V tolerant inputs and outputs
54VCXH162373 STMICROELECTRONICS-54VCXH162373_11 Datasheet
506Kb / 18P
   Rad hard low voltage CMOS 16-bit D-type latch (3-state) with 3.6 V tolerant inputs and outputs
54VCXH162374 STMICROELECTRONICS-54VCXH162374_11 Datasheet
496Kb / 18P
   Rad hard low voltage CMOS 16-bit d-type flip-flop (3-state) with 3.6 V tolerant inputs and outputs
54VCXH162244 STMICROELECTRONICS-54VCXH162244_11 Datasheet
457Kb / 18P
   Low voltage CMOS 16-bit bus buffer (3-state non inverter) with 3.6 V tolerant inputs and outputs
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VCX16244FT TOSHIBA-TC74VCX16244FT_07 Datasheet
205Kb / 10P
   Low-Voltage 16-Bit Bus Buffer with 3.6-V Tolerant Inputs and Outputs
TC74VCX162244FT TOSHIBA-TC74VCX162244FT_07 Datasheet
211Kb / 10P
   Low-Voltage 16-Bit Bus Buffer with 3.6-V Tolerant Inputs and Outputs
TC74VCXR162245FT TOSHIBA-TC74VCXR162245FT_07 Datasheet
214Kb / 10P
   Low-Voltage 16-Bit Bus Transceiver with 3.6-V Tolerant Inputs and Outputs
TC74VCX16245FT TOSHIBA-TC74VCX16245FT_07 Datasheet
194Kb / 10P
   Low-Voltage 16-Bit Bus Transceiver with 3.6-V Tolerant Inputs and Outputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com