công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

54VCXH162244 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện 54VCXH162244
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low voltage CMOS 16-bit bus buffer (3-state non inverter) with 3.6 V tolerant inputs and outputs
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

54VCXH162244 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  54VCXH162244 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics 54VCXH162244 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics 54VCXH162244 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics 54VCXH162244 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics 54VCXH162244 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics 54VCXH162244 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics 54VCXH162244 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics 54VCXH162244 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics 54VCXH162244 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 18 page
background image
54VCXH162244
Logic symbols and I/O equivalent circuit
Doc ID 10652 Rev 9
3/18
1
Logic symbols and I/O equivalent circuit
Figure 1.
IEC logic symbols
Figure 2.
Input and output equivalent circuit


Số phần tương tự - 54VCXH162244

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
54VCXH162244 STMICROELECTRONICS-54VCXH162244 Datasheet
489Kb / 11P
   LOW VOLTAGE CMOS 16-BIT BUS BUFFER (3-STATE INV) WITH 3.6V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
54VCXH162244 STMICROELECTRONICS-54VCXH162244 Datasheet
473Kb / 17P
   Low voltage CMOS 16-bit bus buffer (3-state inverter) with 3.6V tolerant inputs and outputs
54VCXH162244 STMICROELECTRONICS-54VCXH162244_07 Datasheet
473Kb / 17P
   Low voltage CMOS 16-bit bus buffer (3-state inverter) with 3.6V tolerant inputs and outputs
More results

Mô tả tương tự - 54VCXH162244

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VCX16244FT TOSHIBA-TC74VCX16244FT_07 Datasheet
205Kb / 10P
   Low-Voltage 16-Bit Bus Buffer with 3.6-V Tolerant Inputs and Outputs
TC74VCX162244FT TOSHIBA-TC74VCX162244FT_07 Datasheet
211Kb / 10P
   Low-Voltage 16-Bit Bus Buffer with 3.6-V Tolerant Inputs and Outputs
logo
STMicroelectronics
54VCXH162244 STMICROELECTRONICS-54VCXH162244_07 Datasheet
473Kb / 17P
   Low voltage CMOS 16-bit bus buffer (3-state inverter) with 3.6V tolerant inputs and outputs
54VCXHR162245 STMICROELECTRONICS-54VCXHR162245_11 Datasheet
479Kb / 18P
   Rad hard low voltage CMOS 16-bit bus buffer transceiver (3-state) with 3.6 V tolerant inputs and outputs
54VCXH162245 STMICROELECTRONICS-54VCXH162245_11 Datasheet
485Kb / 19P
   Rad hard low voltage CMOS 16-bit bus buffer transceiver (3-state) with 3.6 V tolerant inputs and outputs
74LCX162244 STMICROELECTRONICS-74LCX162244_07 Datasheet
237Kb / 15P
   Low voltage CMOS 16-bit bus buffer (3-state) with 5V tolerant inputs and outputs
74LCX162244 STMICROELECTRONICS-74LCX162244 Datasheet
223Kb / 10P
   LOW VOLTAGE CMOS 16-BIT BUS BUFFER (3-STATE) WITH 5V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
February 2003
74VCX162244 STMICROELECTRONICS-74VCX162244 Datasheet
229Kb / 11P
   LOW VOLTAGE CMOS 16-BIT BUS BUFFER (3-STATE)WITH 3.6V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
February 2003
74LCX16244 STMICROELECTRONICS-74LCX16244_07 Datasheet
237Kb / 15P
   Low voltage CMOS 16-bit bus buffer (3-state) with 5V tolerant inputs and outputs
74LCXH162244 STMICROELECTRONICS-74LCXH162244 Datasheet
229Kb / 10P
   Low voltage CMOS 16-bit bus buffer (3-state) with 5V tolerant inputs and outputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com