công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMSF4P01HD bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MMSF4P01HD
Giải thích chi tiết về linh kiện  SINGLE TMOS POWER FET 4.0 AMPERES 12 VOLTS
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MMSF4P01HD bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Motorola, Inc

  MMSF4P01HD Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MMSF4P01HD Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MMSF4P01HD Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MMSF4P01HD Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MMSF4P01HD Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MMSF4P01HD Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MMSF4P01HD Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MMSF4P01HD Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MMSF4P01HD Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
MMSF4P01HD
3
Motorola TMOS Power MOSFET Transistor Device Data
TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS
VDS, DRAIN–TO–SOURCE VOLTAGE (VOLTS)
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (°C)
VGS, GATE–TO–SOURCE VOLTAGE (VOLTS)
ID, DRAIN CURRENT (AMPS)
VDS, DRAIN–TO–SOURCE VOLTAGE (VOLTS)
VGS, GATE–TO–SOURCE VOLTAGE (VOLTS)
Figure 1. On–Region Characteristics
Figure 2. Transfer Characteristics
0
4
8
Figure 3. On–Resistance versus
Gate–To–Source Voltage
Figure 4. On–Resistance versus Drain Current
and Gate Voltage
10
1000
Figure 5. On–Resistance Variation with
Temperature
Figure 6. Drain–To–Source Leakage
Current versus Voltage
VDS ≥ 10 V
– 55
°C
25
°C
ID = 2 A
0
4
8
– 50
– 25
0
25
50
75
100
125
150
0
3
6
12
VGS = 0 V
TJ = 125°C
TJ = 25°C
VGS = 2.7 V
100
9
100
°C
2
6
6
2
4.5 V
8
6
4
2
0
TJ = 100°C
0.16
0.12
0.08
0.04
0
0.1
0.09
0.08
0.06
8
6
4
2
0
1
1.6
1.4
2
1.2
1.8
2.4
2.2
0.07
0
0.5
1
2
1.5
VGS = 4.5 V
ID = 4 A
TJ = 25°C
4.5 V
0
0.6
0.4
1
0.2
0.8
1.4
1.6
1.2
1.8
2
TJ = 25°C
3.1 V
VGS = 8 V
1.5 V
2.5 V
1.7 V
1.9 V
2.1 V
2.3 V
2.7 V


Số phần tương tự - MMSF4P01HD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MMSF4P01HD ONSEMI-MMSF4P01HD Datasheet
264Kb / 12P
   Power MOSFET
Sep, 2004 ??Rev. XXX
MMSF4P01HDR2 ONSEMI-MMSF4P01HDR2 Datasheet
264Kb / 12P
   Power MOSFET
Sep, 2004 ??Rev. XXX
logo
VBsemi Electronics Co.,...
MMSF4P01HDR2G VBSEMI-MMSF4P01HDR2G Datasheet
878Kb / 6P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - MMSF4P01HD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MTB4N80E MOTOROLA-MTB4N80E Datasheet
195Kb / 10P
   TMOS POWER FET 4.0 AMPERES 800 VOLTS
MTB4N80E1 MOTOROLA-MTB4N80E1 Datasheet
160Kb / 8P
   TMOS POWER FET 4.0 AMPERES 800 VOLTS
MMDF2P01HD MOTOROLA-MMDF2P01HD Datasheet
284Kb / 10P
   DUAL TMOS POWER FET 2.0 AMPERES 12 VOLTS
MTP4N50E MOTOROLA-MTP4N50E Datasheet
254Kb / 8P
   TMOS POWER FET 4.0 AMPERES 500 VOLTS RDSon = 1.5 OHMS
MMSF3P03HD MOTOROLA-MMSF3P03HD Datasheet
316Kb / 10P
   SINGLE TMOS POWER FET 3.0 AMPERES 30 VOLTS
MMDF2C01HD MOTOROLA-MMDF2C01HD Datasheet
372Kb / 12P
   COMPLEMENTARY DUAL TMOS POWER FET 2.0 AMPERES 12 VOLTS
MTP4N80E MOTOROLA-MTP4N80E Datasheet
159Kb / 8P
   TMOS POWER FET 4.0 AMPERES 800 VOLTS RDS(on) = 3.0 OHM
MTD4N20E MOTOROLA-MTD4N20E Datasheet
268Kb / 10P
   TMOS POWER FET 4.0 AMPERES 200 VOLTS RDS(on) = 1.2 OHM
MTP4N40E MOTOROLA-MTP4N40E Datasheet
239Kb / 8P
   TMOS POWER FET 4.0 AMPERES 400 VOLTS RDS(on) = 1.8 OHM
MTP3N100E MOTOROLA-MTP3N100E Datasheet
206Kb / 8P
   TMOS POWER FET 3.0 AMPERES 1000 VOLTS RDS(on) = 4.0 OHM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com