công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5263BRUZ20 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5263BRUZ20
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad, 15 V, 256-Position, Digital Potentiometer with Pin-Selectable SPI/I2C
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5263BRUZ20 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button AD5263BRUZ20 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD5263BRUZ20 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5263BRUZ20 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5263BRUZ20 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5263BRUZ20 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5263BRUZ20 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5263BRUZ20 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5263BRUZ20 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD5263BRUZ20 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 28 page
background image
AD5263
Data Sheet
Rev. F | Page 8 of 28
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
RAB = 20 kΩ, unless otherwise noted.
CODE (Decimal)
–1.0
32
0
–0.8
–0.4
–0.2
64
96
128
0
0.4
0.2
–0.6
160
192
224
256
0.8
0.6
1.0
±5V
+15/0V
Figure 3. R-DNL vs. Code vs. Supply Voltage
–1.0
32
0
–0.8
–0.4
–0.2
64
96
128
0
0.4
0.2
–0.6
160
192
224
256
0.8
0.6
1.0
±5V
+15/0V
CODE (Decimal)
Figure 4. R-INL vs. Code vs. Supply Voltage
–1.0
32
0
–0.8
–0.4
–0.2
64
96
128
0
0.4
0.2
–0.6
160
192
224
256
0.8
0.6
1.0
–40°C
+25°C
+85°C
+125°C
CODE (Decimal)
Figure 5. R-DNL vs. Code; VDD = ±5 V
–1.0
32
0
–0.8
–0.4
–0.2
64
96
128
0
0.4
0.2
–0.6
160
192
224
256
0.8
0.6
1.0
CODE (Decimal)
–40°C
+25°C
+85°C
+125°C
Figure 6. R-INL vs. Code; VDD = ±5 V
–1.0
32
0
–0.8
–0.4
–0.2
64
96
128
0
0.4
0.2
–0.6
160
192
224
256
0.8
0.6
1.0
CODE (Decimal)
±5V
+15/0V
Figure 7. INL vs. Code vs. Supply Voltage
–1.0
32
0
–0.8
–0.4
–0.2
64
96
128
0
0.4
0.2
–0.6
160
192
224
256
0.8
0.6
1.0
–40°C
+25°C
+85°C
+125°C
CODE (Decimal)
Figure 8. INL vs. Code vs. Supply Voltage


Số phần tương tự - AD5263BRUZ20

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5263BRU20 AD-AD5263BRU20 Datasheet
84Kb / 6P
   Preliminary Technical Data
08 AUG ??2, REV PrD
AD5263BRU20-REEL7 AD-AD5263BRU20-REEL7 Datasheet
84Kb / 6P
   Preliminary Technical Data
08 AUG ??2, REV PrD
AD5263BRU200 AD-AD5263BRU200 Datasheet
84Kb / 6P
   Preliminary Technical Data
08 AUG ??2, REV PrD
AD5263BRU200-REEL7 AD-AD5263BRU200-REEL7 Datasheet
84Kb / 6P
   Preliminary Technical Data
08 AUG ??2, REV PrD
AD5263BRU50 AD-AD5263BRU50 Datasheet
84Kb / 6P
   Preliminary Technical Data
08 AUG ??2, REV PrD
More results

Mô tả tương tự - AD5263BRUZ20

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5161BRMZ10 AD-AD5161BRMZ10 Datasheet
503Kb / 20P
   256-Position SPI/I2C Selectable Digital Potentiometer
REV. B
AD5161 AD-AD5161 Datasheet
1,002Kb / 20P
   256-Position SPI/I2C Selectable Digital Potentiometer
REV. 0
AD5161 AD-AD5161 Datasheet
361Kb / 7P
   256-Position SPI/I2C Selectable Digital Potentiometer
REV. 0
AD5161BRMZ100 AD-AD5161BRMZ100 Datasheet
503Kb / 20P
   256-Position SPI/I2C Selectable Digital Potentiometer
REV. B
AD5161 AD-AD5161_15 Datasheet
503Kb / 20P
   256-Position SPI/IC Selectable Digital Potentiometer
REV. B
AD5124 AD-AD5124_17 Datasheet
829Kb / 36P
   Quad Channel, 128-/256-Position, I2C/SPI, Nonvolatile Digital Potentiometer
AD5162BRMZ10 AD-AD5162BRMZ10 Datasheet
830Kb / 20P
   Dual, 256-Position, SPI Digital Potentiometer
REV. C
AD5162BRMZ2.5 AD-AD5162BRMZ2.5 Datasheet
830Kb / 20P
   Dual, 256-Position, SPI Digital Potentiometer
REV. C
AD5162 AD-AD5162_15 Datasheet
830Kb / 20P
   Dual, 256-Position, SPI Digital Potentiometer
REV. C
AD5160 AD-AD5160_15 Datasheet
480Kb / 16P
   256-Position SPI-Compatible Digital Potentiometer
REV. C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com