công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74ACQ573SJ bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện 74ACQ573SJ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quiet Series Octal Latch with 3-STATE Outputs
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

74ACQ573SJ bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button 74ACQ573SJ Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor 74ACQ573SJ Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 74ACQ573SJ Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor 74ACQ573SJ Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor 74ACQ573SJ Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor 74ACQ573SJ Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor 74ACQ573SJ Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor 74ACQ573SJ Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor 74ACQ573SJ Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
www.fairchildsemi.com
6
AC Operating Requirements for ACTQ
Note 18: Voltage Range 5.0 is 5.0V
± 0.5V
Capacitance
VCC
TA = +25°CTA = −40°C to +85°C
Symbol
Parameter
(V)
CL = 50 pF
CL = 50 pF
Units
(Note 18)
Typ
Guaranteed Minimum
tS
Setup Time, HIGH or LOW
5.0
0
3.0
3.0
ns
Dn to LE
tH
Hold Time, HIGH or LOW
5.0
0
1.5
1.5
ns
Dn to LE
tW
LE Pulse Width, HIGH
5.0
2.0
4.0
4.0
ns
Symbol
Parameter
Typ
Units
Conditions
CIN
Input Capacitance
4.5
pF
VCC = OPEN
CPD
Power Dissipation Capacitance
42.0
pF
VCC = 5.0V


Số phần tương tự - 74ACQ573SJ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74ACQ573SJ FAIRCHILD-74ACQ573SJ Datasheet
325Kb / 13P
   Quiet Series??Octal Latch with 3-STATE Outputs
74ACQ573SJX FAIRCHILD-74ACQ573SJX Datasheet
325Kb / 13P
   Quiet Series??Octal Latch with 3-STATE Outputs
More results

Mô tả tương tự - 74ACQ573SJ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74ACQ573 FAIRCHILD-74ACQ573_07 Datasheet
325Kb / 13P
   Quiet Series??Octal Latch with 3-STATE Outputs
74ACTQ563 FAIRCHILD-74ACTQ563 Datasheet
58Kb / 7P
   Quiet Series??Octal Latch with 3-STATE Outputs
74ACQ373 FAIRCHILD-74ACQ373 Datasheet
96Kb / 10P
   Quiet Series??Octal Transparent Latch with 3-STATE Outputs
74ACTQ533 FAIRCHILD-74ACTQ533 Datasheet
93Kb / 8P
   Quiet Series Octal Transparent Latch with 3-STATE Outputs
74ACQ373 FAIRCHILD-74ACQ373_07 Datasheet
311Kb / 13P
   Quiet Series??Octal Transparent Latch with 3-STATE Outputs
logo
Texas Instruments
54ACQ573 TI1-54ACQ573 Datasheet
213Kb / 10P
[Old version datasheet]   Quiet Series Octal Latch with TRI-STATE Outputs
logo
National Semiconductor ...
54ACQ573 NSC-54ACQ573 Datasheet
168Kb / 8P
   Quiet Series Octal Latch with TRI-STATE Outputs
54ACQ373 NSC-54ACQ373 Datasheet
170Kb / 8P
   Quiet Series Octal Transparent Latch with TRI-STATE Outputs
logo
Texas Instruments
54ACQ373 TI1-54ACQ373 Datasheet
214Kb / 10P
[Old version datasheet]   Quiet Series Octal Transparent Latch with TRI-STATE Outputs
logo
National Semiconductor ...
54ACTQ533 NSC-54ACTQ533 Datasheet
156Kb / 8P
   Quiet Series Octal Transparent Latch with TRI-STATE Outputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com