công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74ABT541CPC bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện 74ABT541CPC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Octal Buffer/Line Driver with 3-STATE Outputs
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

74ABT541CPC bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button 74ABT541CPC Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 74ABT541CPC Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor 74ABT541CPC Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor 74ABT541CPC Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor 74ABT541CPC Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor 74ABT541CPC Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor 74ABT541CPC Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor 74ABT541CPC Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor 74ABT541CPC Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
©1992 Fairchild Semiconductor Corporation
www.fairchildsemi.com
74ABT541 Rev. 1.4
7
AC Loading
*Includes jig and probe capacitance
Figure 1. Standard AC Test Load
Figure 2. Test Input Signal Levels
Figure 3. Test Input Signal Requirements
AC Waveforms
Figure 4. Propagation Delay Waveforms for
Inverting and Non-Inverting Functions
Figure 5. Propagation Delay, Pulse Width Waveforms
Figure 6. 3-STATE Output HIGH and
LOW Enable and Disable Time
Figure 7. Setup Time, Hold Time and
Recovery Time Waveforms
Amplitude
Rep. Rate
tW
tr
tf
3.0V
1 MHz
500 ns
2.5 ns
2.5 ns


Số phần tương tự - 74ABT541CPC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74ABT541 PHILIPS-74ABT541 Datasheet
101Kb / 11P
   Octal buffer/line driver 3-State
1998 Jan 16
74ABT541 NXP-74ABT541 Datasheet
118Kb / 11P
   Octal buffer/line driver (3-State)
1998 Jan 16
74ABT541D NXP-74ABT541D Datasheet
118Kb / 11P
   Octal buffer/line driver (3-State)
1998 Jan 16
74ABT541D PHILIPS-74ABT541D Datasheet
101Kb / 11P
   Octal buffer/line driver 3-State
1998 Jan 16
74ABT541D-T NXP-74ABT541D-T Datasheet
118Kb / 11P
   Octal buffer/line driver (3-State)
1998 Jan 16
More results

Mô tả tương tự - 74ABT541CPC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74VHC244 FAIRCHILD-74VHC244 Datasheet
84Kb / 8P
   Octal Buffer/Line Driver with 3-STATE Outputs
74AC244 FAIRCHILD-74AC244 Datasheet
111Kb / 10P
   Octal Buffer/Line Driver with 3-STATE Outputs
logo
Motorola, Inc
SN54LS240 MOTOROLA-SN54LS240 Datasheet
191Kb / 6P
   OCTAL BUFFER/LINE DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
ON Semiconductor
MC74AC244 ONSEMI-MC74AC244_15 Datasheet
93Kb / 7P
   Octal Buffer/Line Driver with 3-State Outputs
February, 2015 ??Rev. 8
MC74ACT241 ONSEMI-MC74ACT241_15 Datasheet
89Kb / 7P
   Octal Buffer/Line Driver with 3-State Outputs
February, 2015 ??Rev. 6
logo
Fairchild Semiconductor
74AC540 FAIRCHILD-74AC540_05 Datasheet
97Kb / 7P
   Octal Buffer/Line Driver with 3-STATE Outputs
logo
ON Semiconductor
MC74AC244 ONSEMI-MC74AC244 Datasheet
91Kb / 8P
   Octal Buffer/Line Driver with 3-State Outputs
May, 2001 ??Rev. 5
74AC244 ONSEMI-74AC244 Datasheet
396Kb / 14P
   Octal Buffer/Line Driver with 3-STATE Outputs
January 2008 Rev. 1.4.0
74VHC240 ONSEMI-74VHC240 Datasheet
263Kb / 11P
   Octal Buffer/Line Driver with 3-STATE Outputs
April 2007 Rev. 1.3
logo
Fairchild Semiconductor
74ABT240 FAIRCHILD-74ABT240 Datasheet
105Kb / 8P
   Octal Buffer/Line Driver with 3-STATE Outputs
74ABT244 FAIRCHILD-74ABT244 Datasheet
125Kb / 11P
   Octal Buffer/Line Driver with 3-STATE Outputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com