công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD9102 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD9102
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Power, 14-Bit, 180 MSPS, Digital-to-Analog Converter and Waveform Generator
Download  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9102 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Analog Devices

  AD9102 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD9102 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD9102 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD9102 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD9102 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD9102 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD9102 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD9102 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD9102 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 36 page
background image
Data Sheet
AD9102
Rev. 0 | Page 3 of 36
SPECIFICATIONS
DC SPECIFICATIONS (3.3 V)
TMIN to TMAX; AVDD = 3.3 V; DVDD = 3.3 V, CLKVDD = 3.3 V; internal CLDO, DLDO1 and DLDO2; IOUTFS = 8 mA; maximum sample rate,
unless otherwise noted.
Table 1.
Parameter
Min
Typ
Max
Unit
RESOLUTION
14
Bits
ACCURACY @ 3.3 V
Differential Nonlinearity (DNL)
±1.4
LSB
Integral Nonlinearity (INL)
±2.0
LSB
DAC OUTPUT
Offset Error
±0.00025
% of FSR
Gain Error Internal Reference—No Automatic IOUTFS Calibration
−1.0
+1.0
% of FSR
Full-Scale Output Current
3.3 V
2
4
8
mA
Output Resistance
200
MΩ
Output Compliance Voltage
−0.5
+1.0
V
DAC TEMPERATURE DRIFT
Gain with Internal Reference
±251
ppm/°C
Internal Reference Voltage
±119
ppm/°C
REFERENCE OUTPUT
Internal Reference Voltage with AVDD = 3.3 V
0.8
1.0
1.2
V
Output Resistance
10
kΩ
REFERENCE INPUT
Voltage Compliance
0.1
1.25
V
Input Resistance External Reference Mode
1
MΩ


Số phần tương tự - AD9102

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD9100 AD-AD9100 Datasheet
440Kb / 12P
   Ultrahigh Speed Monolithic Track-and-Hold
REV. B
AD9100AD AD-AD9100AD Datasheet
440Kb / 12P
   Ultrahigh Speed Monolithic Track-and-Hold
REV. B
AD9100JD AD-AD9100JD Datasheet
440Kb / 12P
   Ultrahigh Speed Monolithic Track-and-Hold
REV. B
AD9100SD AD-AD9100SD Datasheet
440Kb / 12P
   Ultrahigh Speed Monolithic Track-and-Hold
REV. B
AD9100 AD-AD9100_15 Datasheet
440Kb / 12P
   Ultrahigh Speed Monolithic Track-and-Hold
REV. B
More results

Mô tả tương tự - AD9102

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD9106 AD-AD9106 Datasheet
851Kb / 48P
   Quad, Low Power, 12-Bit, 180 MSPS, Digital-to-Analog Converter and Waveform Generator
Rev. A
AD9106 AD-AD9106_17 Datasheet
1Mb / 58P
   Digital-to- Analog Converter and Waveform Generator
logo
Texas Instruments
ADS7891 TI1-ADS7891_15 Datasheet
994Kb / 31P
[Old version datasheet]   14-BIT, 1.25-MSPS LOW POWER SAR ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS7891IPFBT TI1-ADS7891IPFBT Datasheet
993Kb / 31P
[Old version datasheet]   14-BIT, 3-MSPS LOW POWER SAR ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS7890 TI-ADS7890 Datasheet
352Kb / 25P
[Old version datasheet]   14-BIT, 1.25-MSPS LOW POWER SAR ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS7890 TI1-ADS7890_15 Datasheet
1,016Kb / 29P
[Old version datasheet]   14-BIT, 1.25-MSPS LOW POWER SAR ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS7891 TI-ADS7891 Datasheet
993Kb / 31P
[Old version datasheet]   14-BIT,3-MSPS LOW POWER SAR ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS5424 TI-ADS5424 Datasheet
578Kb / 25P
[Old version datasheet]   14 BIT, 105 MSPS ANALOG TO DIGITAL CONVERTER
ADS5423 TI-ADS5423 Datasheet
1Mb / 24P
[Old version datasheet]   14 Bit, 80 MSPS Analog-to-Digital Converter
DAC5675-EP TI-DAC5675-EP_15 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   14-Bit 400-MSPS Digital-to-Analog Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com