công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5687R bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5687R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual, 16-/12-Bit nanoDAC with 2 ppm/째C Reference, SPI Interface
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5687R bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button AD5687R Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD5687R Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5687R Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5687R Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5687R Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5687R Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5687R Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5687R Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD5687R Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 28 page
background image
AD5689R/AD5687R
Data Sheet
Rev. 0 | Page 8 of 28
Figure 5. Readback Timing Diagram
SYNC
t8
t6
SCLK
24
1
24
1
t9
t4
t2
t7
t3
t1
DB23
DB0
DB23
DB0
SDIN
NOP CONDITION
INPUT WORD SPECIFIES
REGISTER TO BE READ
t5
DB23
DB0
DB23
DB0
SDO
SELECTED REGISTER DATA
CLOCKED OUT
UNDEFINED
t10


Số phần tương tự - AD5687R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5687 AD-AD5687 Datasheet
2Mb / 24P
   Dual, 16-/12-Bit nanoDAC with SPI Interface
REV. 0
AD5687BCPZ-RL7 AD-AD5687BCPZ-RL7 Datasheet
2Mb / 24P
   Dual, 16-/12-Bit nanoDAC with SPI Interface
REV. 0
AD5687BRUZ AD-AD5687BRUZ Datasheet
2Mb / 24P
   Dual, 16-/12-Bit nanoDAC with SPI Interface
REV. 0
AD5687BRUZ-RL7 AD-AD5687BRUZ-RL7 Datasheet
2Mb / 24P
   Dual, 16-/12-Bit nanoDAC with SPI Interface
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - AD5687R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5672R AD-AD5672R Datasheet
865Kb / 34P
   Octal, 12-/16-Bit nanoDAC with ppm/째C Reference, SPI Interface
AD5697R AD-AD5697R Datasheet
1Mb / 28P
   Dual, 12-Bit nanoDAC with 2 ppm/째C Reference, I2C Interface
REV. 0
AD5313R AD-AD5313R Datasheet
698Kb / 28P
   Dual, 10-Bit nanoDAC with 2 ppm/C Reference, SPI Interface
REV. 0
AD5689 AD-AD5689 Datasheet
2Mb / 24P
   Dual, 16-/12-Bit nanoDAC with SPI Interface
REV. 0
AD5686R AD-AD5686R_17 Datasheet
1,005Kb / 31P
   Quad 16-/14-/12-Bit nanoDAC Reference, SPI Interface
AD5338R AD-AD5338R Datasheet
1Mb / 28P
   Dual, 10-Bit nanoDAC with 2 ppm/C Reference, I2C Interface
REV. 0
AD5684ARUZ-RL7 AD-AD5684ARUZ-RL7 Datasheet
683Kb / 28P
   Quad, 16-/12-Bit nanoDAC with SPI Interface
REV. A
AD5623RBCPZ-5REEL7 AD-AD5623RBCPZ-5REEL7 Datasheet
967Kb / 32P
   Dual 12-/14-/16-Bit nanoDAC with 5 ppm/ C On-Chip Reference
Rev. F
AD5623RARMZ-5 AD-AD5623RARMZ-5 Datasheet
967Kb / 32P
   Dual 12-/14-/16-Bit nanoDAC with 5 ppm/C On-Chip Reference
Rev. F
AD5623R AD-AD5623R Datasheet
1Mb / 28P
   Dual 12-/14-/16-Bit nanoDAC with 5 ppm/C On-Chip Reference
REV. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com