công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5535BKBC bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5535BKBC
Giải thích chi tiết về linh kiện  32-Channel, 14-Bit DAC with Full-Scale Output Voltage Programmable from 50 V to 200 V
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5535BKBC bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Analog Devices

  AD5535BKBC Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD5535BKBC Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD5535BKBC Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD5535BKBC Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD5535BKBC Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5535BKBC Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5535BKBC Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5535BKBC Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5535BKBC Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
AD5535B
Data Sheet
Rev. A | Page 2 of 16
TABLE OF CONTENTS
Features ......................................................................................1
Applications...............................................................................1
General Description .................................................................1
Functional Block Diagram ......................................................1
Revision History .......................................................................2
Specifications.............................................................................3
Timing Characteristics ........................................................5
Absolute Maximum Ratings....................................................6
ESD Caution..........................................................................6
Pin Configuration and Function Descriptions.....................7
Typical Performance Characteristics .....................................9
Terminology ............................................................................11
Functional Description..........................................................12
DAC Section........................................................................12
Reset Function ....................................................................12
Serial Interface ....................................................................12
Microprocessor Interfacing...............................................12
Applications.............................................................................14
MEMS Mirror Control Application .................................14
IPC-2221-Compliant Board Layout.................................14
Power Supply Decoupling Recommendations.....................15
Guidelines for Printed Circuit Board Layout......................15
Outline Dimensions ...............................................................16
Ordering Guide...................................................................16
REVISION HISTORY
4/13—Rev. 0 to Rev. A
Change to General Description Section .........................................1
Changes to DAC Section ................................................................12
Changes to MEMS Mirror Control Application Section ...........14
1/13—Revision 0: Initial Version


Số phần tương tự - AD5535BKBC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5535 AD-AD5535 Datasheet
396Kb / 16P
   32-Channel, 14-Bit DAC with Full-Scale Output Voltage Programmable from 50 V to 200 V
Rev. PrE
AD5535ABC AD-AD5535ABC Datasheet
396Kb / 16P
   32-Channel, 14-Bit DAC with Full-Scale Output Voltage Programmable from 50 V to 200 V
Rev. PrE
More results

Mô tả tương tự - AD5535BKBC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5535 AD-AD5535 Datasheet
396Kb / 16P
   32-Channel, 14-Bit DAC with Full-Scale Output Voltage Programmable from 50 V to 200 V
Rev. PrE
AD45335 AD-AD45335_V01 Datasheet
953Kb / 16P
   32-Channel, 14-Bit DAC with Full-Scale Output Voltage Programmable from 50 V to 200 V
Rev. 0
AD45335 AD-AD45335 Datasheet
961Kb / 17P
   32-Channel, 14-Bit DAC with Full-Scale Output
Rev. PrA
AD5532 AD-AD5532 Datasheet
244Kb / 16P
   32-Channel, 14-Bit Voltage-Output DAC
REV. 0
AD5382 AD-AD5382 Datasheet
616Kb / 40P
   32-Channel, 3 V/5 V, Single-Supply, 14-Bit, Voltage Output DAC
REV. 0
AD5532 AD-AD5532_15 Datasheet
394Kb / 20P
   32-Channel, 14-Bit Voltage-Output DAC
REV. D
AD5383 AD-AD5383 Datasheet
1Mb / 40P
   32-Channel, 3 V/5 V, Single-Supply, 12-Bit, Voltage Output DAC
REV. 0
AD5372 AD-AD5372_15 Datasheet
722Kb / 29P
   32-Channel, 16-/14-Bit, Serial Input, Voltage Output DAC
REV. C
AD5373 AD-AD5373_15 Datasheet
722Kb / 29P
   32-Channel, 16-/14-Bit, Serial Input, Voltage Output DAC
REV. C
AD5384 AD-AD5384 Datasheet
1Mb / 36P
   40-Channel, 3 V/5 V, Single-Supply, Serial, 14-Bit Voltage Output DAC
REV. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com