công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5313RBRUZ bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5313RBRUZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual, 10-Bit nanoDAC with 2 ppm/C Reference, SPI Interface
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5313RBRUZ bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button AD5313RBRUZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5313RBRUZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5313RBRUZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5313RBRUZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5313RBRUZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD5313RBRUZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD5313RBRUZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD5313RBRUZ Datasheet HTML 14Page - Analog Devices AD5313RBRUZ Datasheet HTML 15Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 28 page
background image
Data Sheet
AD5313R
Rev. 0 | Page 11 of 28
Figure 14. Internal Reference Voltage vs. Supply Voltage
Figure 15. Integral Nonlinearity (INL) vs. Code
Figure 16. Differential Nonlinearity (DNL) vs. Code
Figure 17. INL Error and DNL Error vs. Temperature
Figure 18. INL Error and DNL Error vs. VREF
Figure 19. INL Error and DNL Error vs. Supply Voltage
2.5002
2.5000
2.4998
2.4996
2.4994
2.4992
2.4990
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
VDD (V)
D1
D3
D2
TA = 25°C
0.5
–0.5
–0.3
–0.1
0.1
0.3
0
156
312
468
625
781
938
CODE
CODE
0.5
–0.5
–0.3
–0.1
0.1
0.3
CODE
0
156
312
468
625
781
938
10
–10
–8
–6
–4
–2
0
2
4
6
8
–40
110
60
10
TEMPERATURE (°C)
INL
DNL
VDD = 5V
TA = 25°C
REFERENCE = 2.5V
10
–10
–8
–6
–4
–2
0
2
4
6
8
0
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
VREF (V)
INL
DNL
VDD = 5V
TA = 25°C
REFERENCE = 2.5V
10
–10
–8
–6
–4
–2
0
2
4
6
8
2.7
5.2
4.7
4.2
3.7
3.2
SUPPLY VOLTAGE (V)
INL
DNL
VDD = 5V
TA = 25°C
REFERENCE = 2.5V


Số phần tương tự - AD5313RBRUZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5313RBRUZ AD-AD5313RBRUZ Datasheet
977Kb / 26P
   Dual, 10-Bit nanoDAC
AD5313RBRUZ-RL7 AD-AD5313RBRUZ-RL7 Datasheet
977Kb / 26P
   Dual, 10-Bit nanoDAC
More results

Mô tả tương tự - AD5313RBRUZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5338R AD-AD5338R Datasheet
1Mb / 28P
   Dual, 10-Bit nanoDAC with 2 ppm/C Reference, I2C Interface
REV. 0
AD5689R AD-AD5689R Datasheet
684Kb / 28P
   Dual, 16-/12-Bit nanoDAC with 2 ppm/째C Reference, SPI Interface
REV. 0
AD5697R AD-AD5697R Datasheet
1Mb / 28P
   Dual, 12-Bit nanoDAC with 2 ppm/째C Reference, I2C Interface
REV. 0
AD5317R AD-AD5317R Datasheet
1Mb / 28P
   Quad, 10-Bit nanoDAC Reference, SPI Interface
AD5672R AD-AD5672R Datasheet
865Kb / 34P
   Octal, 12-/16-Bit nanoDAC with ppm/째C Reference, SPI Interface
AD5623RBCPZ-5REEL7 AD-AD5623RBCPZ-5REEL7 Datasheet
967Kb / 32P
   Dual 12-/14-/16-Bit nanoDAC with 5 ppm/ C On-Chip Reference
Rev. F
AD5623RARMZ-5 AD-AD5623RARMZ-5 Datasheet
967Kb / 32P
   Dual 12-/14-/16-Bit nanoDAC with 5 ppm/C On-Chip Reference
Rev. F
AD5623R AD-AD5623R Datasheet
1Mb / 28P
   Dual 12-/14-/16-Bit nanoDAC with 5 ppm/C On-Chip Reference
REV. A
AD5689 AD-AD5689 Datasheet
2Mb / 24P
   Dual, 16-/12-Bit nanoDAC with SPI Interface
REV. 0
AD5601 AD-AD5601_16 Datasheet
577Kb / 21P
   8-/10-/12-Bit nanoDAC, SPI Interface
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com