công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MLZ1005W bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - TDK Electronics

tên linh kiện MLZ1005W
Giải thích chi tiết về linh kiện  Inductors for Decoupling Circuits
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TDK [TDK Electronics]
Trang chủ  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics

MLZ1005W bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - TDK Electronics

Back Button MLZ1005W Datasheet HTML 3Page - TDK Electronics MLZ1005W Datasheet HTML 4Page - TDK Electronics MLZ1005W Datasheet HTML 5Page - TDK Electronics MLZ1005W Datasheet HTML 6Page - TDK Electronics MLZ1005W Datasheet HTML 7Page - TDK Electronics MLZ1005W Datasheet HTML 8Page - TDK Electronics MLZ1005W Datasheet HTML 9Page - TDK Electronics MLZ1005W Datasheet HTML 10Page - TDK Electronics MLZ1005W Datasheet HTML 11Page - TDK Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 11 page
background image
• All specifications are subject to change without notice.
002-06 / 20120514 / e533_mlz
(10/10)
PACKAGING STYLES
REEL DIMENSIONS
TAPE DIMENSIONS
1.0
ø180
±2.0
2.0
±0.5
ø13
±0.2
ø21
±0.8
14.4max.
Dimensions in mm
8.4
+2.0
–0.0
1.1max.
4.0
±0.1
4.0
±0.1
2.0
±0.05
1.5
+0.1
–0.0
Sprocket hole
Cavity
1.5
±0.2
160min.
Taping
200min.
300min.
Drawing direction
Dimensions in mm
t=0.85mm
t=1.25mm
0.3max.
4.0
±0.1
4.0
±0.1
2.0
±0.05
1.5
+0.1
–0.0
Sprocket hole
0.5min.
Cavity
1.5max.
1.5
±0.2


Số phần tương tự - MLZ1005W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TDK Electronics
MLZ1005 TDK-MLZ1005 Datasheet
337Kb / 26P
   Inductors for Decoupling Circuits Multilayer Ferrite
MLZ1005M1R0WT TDK-MLZ1005M1R0WT Datasheet
190Kb / 11P
   Inductors for Decoupling Circuits
MLZ1005M1R0WT000 TDK-MLZ1005M1R0WT000 Datasheet
157Kb / 3P
   Inductors (Coils)
MLZ1005M1R5WT TDK-MLZ1005M1R5WT Datasheet
190Kb / 11P
   Inductors for Decoupling Circuits
MLZ1005M1R5WT000 TDK-MLZ1005M1R5WT000 Datasheet
155Kb / 3P
   Inductors (Coils)
More results

Mô tả tương tự - MLZ1005W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TDK Electronics
MLZ1608A2R2WT TDK-MLZ1608A2R2WT Datasheet
190Kb / 11P
   Inductors for Decoupling Circuits
NLC565050T-331K-PF TDK-NLC565050T-331K-PF Datasheet
171Kb / 16P
   Inductors for Decoupling Circuits
NLCV32T-151K-PF TDK-NLCV32T-151K-PF Datasheet
171Kb / 16P
   Inductors for Decoupling Circuits
NLCV32T-2R2M-PF TDK-NLCV32T-2R2M-PF Datasheet
171Kb / 16P
   Inductors for Decoupling Circuits
ADL3225V TDK-ADL3225V Datasheet
177Kb / 9P
   Inductors for decoupling circuits
NLFC453232T TDK-NLFC453232T Datasheet
333Kb / 16P
   Inductors for Decoupling Circuits
NLCV25TR10MEFR TDK-NLCV25TR10MEFR Datasheet
378Kb / 10P
   Inductors for Decoupling Circuits
NLCV25T-100K-EF TDK-NLCV25T-100K-EF_15 Datasheet
178Kb / 10P
   Inductors for Decoupling Circuits Wound Ferrite
NLCV32T-4R7M-PF TDK-NLCV32T-4R7M-PF Datasheet
171Kb / 16P
   Inductors for Decoupling Circuits Wound/For Current
MLZ2012N1R5LT000 TDK-MLZ2012N1R5LT000 Datasheet
200Kb / 15P
   Inductors for Decoupling Circuits Multilayer Ferrite
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com