công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33071PG bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33071PG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single Supply 3.0 V to 44 V Operational Amplifiers
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC33071PG bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

Back Button MC33071PG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC33071PG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC33071PG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC33071PG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC33071PG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC33071PG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC33071PG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC33071PG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC33071PG Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 25 page
background image
MC34071,2,4,A MC33071,2,4,A, NCV33072,4,A
http://onsemi.com
6
VCC
VCC = +15 V
RL to VCC
TA = 25°C
GND
VCC
VCC = +15 V
RL = GND
TA = 25°C
GND
Figure 10. Split Supply Output Saturation
versus Load Current
60
Figure 11. Single Supply Output Saturation
versus Load Resistance to Ground
Figure 12. Single Supply Output Saturation
versus Load Resistance to VCC
Figure 13. Output Short Circuit Current
versus Temperature
Figure 14. Output Impedance
versus Frequency
Figure 15. Output Voltage Swing
versus Frequency
0
5.0
10
15
20
IL, LOAD CURRENT (± mA)
Sink
VCC/VEE = +4.5 V/ -4.5 V to +22 V/ -22 V
Source
RL, LOAD RESISTANCE TO GROUND (W)
100
1.0 k
10 k
100 k
RL, LOAD RESISTANCE TO VCC (W)
100
1.0 k
10 k
100 k
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
-55
-25
0
25
50
75
100
125
VCC = +15 V
VEE = -15 V
RL ≤ 0.1 W
DVin = 1.0 V
Sink
Source
f, FREQUENCY (Hz)
1.0 k
10 k
100
1.0 M
10 M
AV = 1000
AV = 100
AV = 10
AV = 1.0
VCC = +15 V
VEE = -15 V
VCM = 0
VO = 0
DIO = ±0.5 mA
TA = 25°C
f, FREQUENCY (Hz)
3.0 k
10 k
30 k
100 k
300 k
1.0 M
3.0 M
VCC = +15 V
VEE = -15 V
AV = +1.0
RL = 2.0 k
THD
≤ 1.0%
TA = 25°C
VCC
VCC -1.0
VCC -2.0
VEE +2.0
VEE +1.0
VEE
VCC-2.0
VCC-4.0
VCC
0.2
0.1
0
0
-0.4
-0.8
2.0
1.0
50
40
30
20
10
0
50
40
30
20
10
0
28
24
20
16
12
8.0
4.0
0
−40
25
25
85
125
125


Số phần tương tự - MC33071PG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33071PG ONSEMI-MC33071PG Datasheet
297Kb / 26P
   Single Supply 3.0 V to 44 V Operational Amplifiers
October, 2006 ??Rev. 11
MC33071PG ONSEMI-MC33071PG Datasheet
297Kb / 25P
   Single Supply 3.0 V to 44 V Operational Amplifiers
June, 2013 ??Rev. 20
MC33071PG ONSEMI-MC33071PG Datasheet
252Kb / 26P
   Operational Amplifiers
July, 2014 ??Rev. 22
More results

Mô tả tương tự - MC33071PG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33074ADG ONSEMI-MC33074ADG Datasheet
268Kb / 25P
   Single Supply 3.0 V to 44 V Operational Amplifiers
May, 2013 ??Rev. 19
MC34071 ONSEMI-MC34071_06 Datasheet
297Kb / 26P
   Single Supply 3.0 V to 44 V Operational Amplifiers
October, 2006 ??Rev. 11
MC34071 ONSEMI-MC34071 Datasheet
268Kb / 22P
   Single Supply 3.0 V to 44 V Operational Amplifiers
April, 2004 ??Rev. 8
MC34071A ONSEMI-MC34071A_10 Datasheet
275Kb / 25P
   Single Supply 3.0 V to 44 V Operational Amplifiers
August, 2010 ??Rev. 16
MC34071 ONSEMI-MC34071_V01 Datasheet
527Kb / 26P
   Single Supply 3.0 V to 44 V Operational Amplifiers
October, 2021 - Rev. 24
MC33074DG ONSEMI-MC33074DG Datasheet
297Kb / 25P
   Single Supply 3.0 V to 44 V Operational Amplifiers
June, 2013 ??Rev. 20
MC33171 ONSEMI-MC33171_06 Datasheet
227Kb / 16P
   Single Supply 3.0 V to 44 V, Low Power Operational Amplifiers
October, 2006 ??Rev. 9
logo
Texas Instruments
OPA2171-EP TI1-OPA2171-EP_16 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   36-V, Single-Supply, SOT553, General-Purpose Operational Amplifiers
OPA172IDR TI1-OPA172IDR Datasheet
2Mb / 29P
[Old version datasheet]   36-V Single-Supply 10-MHz Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers
OPA172 TI1-OPA172 Datasheet
3Mb / 50P
[Old version datasheet]   36-V, Single-Supply, 10-MHz, Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com