công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
2-1103000-3 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Tyco Electronics |
|
2-1103000-3 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Tyco Electronics |
8 / 236 page Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten TE Connectivity Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten. All specifications subject to change. Consult TE Connectivity for latest design specifications. 6 HTS Industrie Steckverbinder HTS Heavy Duty Connectors Serie Series Merkmale Features IP Verriegelung Locking system HB Breite Standard Serie wide standard series 65 VS LB ZB HD Hohe Standard Serie High standard Series 65 VS LB ZB HIP-K Druckdicht Korrosions- geschützt pressure tight Corrosion protected 68 SV EMV-K Störspann- ungssicher Druckdicht Korrosions- geschützt EMC Dense and pressure tight Corrosion protected 68 SV Serie Series Elektr. Kennwerte nach VDE Last/Signal Rating according VDE Power/ signal Polzahl Poles Verschmut- zungsgrad Degree of pollution Anschluss- art Type of ter- minals Weitere Normen Additional standards MDL. 1+2 1000V/250V 150A/10A 1+ 2 3 Crimp DIN VDE 0627 EN 61984 MDL. 2+2 1000V/250V 63A/10A 2+ 2 3 Crimp DIN VDE 0627 EN 61984 HF Störspann- ungssicher Druckdicht EMC Dense and pressure tight Corrosion protected 68 SV Rahmen Frame MDL. 3+4 1000V/250V 40A/10A 3+ 4 3 Crimp DIN VDE 0627 EN 61984 DIN EN 175.301- 801 MDL. 8 400V 16A 8 3 Crimp DIN VDE 0627 EN 61984 VS = 2 Verschlussbüge /2 lever locking LB = 1 Längsbügel/1 locking lever ZB = 1 Zentralbügel/1 central locking SV = 2 Schrauben/2 Screws 3 4 6 8 10 12 73–78 87–90 114–124 139–149 160–165 172–174 73–78 87–97 115–124 139–149 78–80 98–99 125–126 150–151 78–80 98–99 125–126 150–151 176 176 72 + 201 86 + 201 114 + 202 138 + 202 159 + 203 171 + 203 Kontakteinsätze/Contact Inserts Gehäuse/Housings Seite Page 194 194 195 195 Seite Page Seite Page Seite Page Seite Page Seite Page Seite Page Baugröße Size |
Số phần tương tự - 2-1103000-3 |
|
Mô tả tương tự - 2-1103000-3 |