công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STW8T36B bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Seoul Semiconductor

tên linh kiện STW8T36B
Giải thích chi tiết về linh kiện  White colored SMT package Pb-free Reflow Soldering Application
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEOUL [Seoul Semiconductor]
Trang chủ  http://www.seoulsemicon.com
Logo SEOUL - Seoul Semiconductor

STW8T36B bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Seoul Semiconductor

  STW8T36B Datasheet HTML 1Page - Seoul Semiconductor STW8T36B Datasheet HTML 2Page - Seoul Semiconductor STW8T36B Datasheet HTML 3Page - Seoul Semiconductor STW8T36B Datasheet HTML 4Page - Seoul Semiconductor STW8T36B Datasheet HTML 5Page - Seoul Semiconductor STW8T36B Datasheet HTML 6Page - Seoul Semiconductor STW8T36B Datasheet HTML 7Page - Seoul Semiconductor STW8T36B Datasheet HTML 8Page - Seoul Semiconductor STW8T36B Datasheet HTML 9Page - Seoul Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 20 page
background image
SSC-QP-7-07-24 (Rev.00)
SSC-STW8T36B
February 2013
www.seoulsemicon.com
4. Optical characteristics
Ambient Temperature
vs. Maximum Forward Current (per die)
-25
0
25
50
75
100
0
5
10
15
20
25
30
35
Ambient temperature Ta(
OC)
Forward Voltage
vs. Forward Current (Per die)
Ta=25℃
Forward Current
vs. Relative Luminous Intensity
Ta=25℃
Directivity
Ta=25℃
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Forward Voltage V
F
[V]
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Forward Current I
F
[mA]
-90
60
30
0
-30
-60
90


Số phần tương tự - STW8T36B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seoul Semiconductor
STW8T16A SEOUL-STW8T16A Datasheet
565Kb / 19P
   White colored SMT package Pb-free Reflow Soldering Appication
STW8T16C SEOUL-STW8T16C Datasheet
845Kb / 28P
   White colored SMT package
More results

Mô tả tương tự - STW8T36B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seoul Semiconductor
STW9T36B SEOUL-STW9T36B Datasheet
869Kb / 20P
   White colored SMT package Pb-free Reflow Soldering Application
C9WT803 SEOUL-C9WT803 Datasheet
713Kb / 19P
   White colored SMT package Pb-free Reflow Soldering Application
STW7T16A SEOUL-STW7T16A Datasheet
452Kb / 17P
   White colored SMT package Pb-free Reflow Soldering Application
SAW8KG08 SEOUL-SAW8KG08 Datasheet
267Kb / 10P
   White colored SMT package Pb-free RefloW Soldering
STW8T16A SEOUL-STW8T16A Datasheet
565Kb / 19P
   White colored SMT package Pb-free Reflow Soldering Appication
C8WT803 SEOUL-C8WT803 Datasheet
692Kb / 20P
   White colored SMT package Pd-free Reflow Soldering Application
logo
NICHIA CORPORATION
NTSL757G NICHIA-NTSL757G Datasheet
658Kb / 25P
   Pb-free Reflow Soldering Application
NVSA219B-V1 NICHIA-NVSA219B-V1 Datasheet
444Kb / 18P
   Pb-free Reflow Soldering Application
NSSMV01A NICHIA-NSSMV01A Datasheet
545Kb / 17P
   Pb-free Reflow Soldering Application
NCSR119B-V1 NICHIA-NCSR119B-V1 Datasheet
434Kb / 18P
   Pb-free Reflow Soldering Application
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com