công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STW8T16A bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Seoul Semiconductor

tên linh kiện STW8T16A
Giải thích chi tiết về linh kiện  White colored SMT package Pb-free Reflow Soldering Appication
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEOUL [Seoul Semiconductor]
Trang chủ  http://www.seoulsemicon.com
Logo SEOUL - Seoul Semiconductor

STW8T16A bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Seoul Semiconductor

Back Button STW8T16A Datasheet HTML 4Page - Seoul Semiconductor STW8T16A Datasheet HTML 5Page - Seoul Semiconductor STW8T16A Datasheet HTML 6Page - Seoul Semiconductor STW8T16A Datasheet HTML 7Page - Seoul Semiconductor STW8T16A Datasheet HTML 8Page - Seoul Semiconductor STW8T16A Datasheet HTML 9Page - Seoul Semiconductor STW8T16A Datasheet HTML 10Page - Seoul Semiconductor STW8T16A Datasheet HTML 11Page - Seoul Semiconductor STW8T16A Datasheet HTML 12Page - Seoul Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 19 page
background image
SSC- QP- 7- 07- 24 (Rev.00)
Rev.04
Rev.04
December
December 2011
2011
www.seoulsemicon.com
www.seoulsemicon.com
6. Color & Binning
0.28
0.30
0.32
0.34
0.36
0.38
0.40
0.42
0.44
0.46
0.48
0.28
0.30
0.32
0.34
0.36
0.38
0.40
0.42
0.44
H3
H5
H1
H4
H2
H0
G5
G3
G1
G4
G2
G0
F5
F3
F1
F4
F2
F0
E5
E3
E1
E4
E2
D0
D5
D3
D1
D4
D2
E0
C5
C3
C1
C4
C2
C0
B5
B3
B1
B4
B2
B0
A3
A5
A1
A4
A2
A0
2600K
2700K
2900K
3000K
3200K
3500K
3700K
4000K
4200K
4500K
4700K
5000K
5300K
5600K
6000K
6500K
7000K
CIE X
Energy Star Rank
Energy Star Rank


Số phần tương tự - STW8T16A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seoul Semiconductor
STW8T16C SEOUL-STW8T16C Datasheet
845Kb / 28P
   White colored SMT package
More results

Mô tả tương tự - STW8T16A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seoul Semiconductor
SAW8KG08 SEOUL-SAW8KG08 Datasheet
267Kb / 10P
   White colored SMT package Pb-free RefloW Soldering
STW8T36B SEOUL-STW8T36B Datasheet
868Kb / 20P
   White colored SMT package Pb-free Reflow Soldering Application
STW9T36B SEOUL-STW9T36B Datasheet
869Kb / 20P
   White colored SMT package Pb-free Reflow Soldering Application
C9WT803 SEOUL-C9WT803 Datasheet
713Kb / 19P
   White colored SMT package Pb-free Reflow Soldering Application
STW7T16A SEOUL-STW7T16A Datasheet
452Kb / 17P
   White colored SMT package Pb-free Reflow Soldering Application
C8WT803 SEOUL-C8WT803 Datasheet
692Kb / 20P
   White colored SMT package Pd-free Reflow Soldering Application
logo
NICHIA CORPORATION
NTSL757G NICHIA-NTSL757G Datasheet
658Kb / 25P
   Pb-free Reflow Soldering Application
NVSA219B-V1 NICHIA-NVSA219B-V1 Datasheet
444Kb / 18P
   Pb-free Reflow Soldering Application
NSSMV01A NICHIA-NSSMV01A Datasheet
545Kb / 17P
   Pb-free Reflow Soldering Application
NCSR119B-V1 NICHIA-NCSR119B-V1 Datasheet
434Kb / 18P
   Pb-free Reflow Soldering Application
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com