công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STW8Q14C bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Seoul Semiconductor

tên linh kiện STW8Q14C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Lead Frame type LED PKG size: 5.6*3.0 thickness 0.75mm
Download  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEOUL [Seoul Semiconductor]
Trang chủ  http://www.seoulsemicon.com
Logo SEOUL - Seoul Semiconductor

STW8Q14C bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Seoul Semiconductor

Back Button STW8Q14C Datasheet HTML 5Page - Seoul Semiconductor STW8Q14C Datasheet HTML 6Page - Seoul Semiconductor STW8Q14C Datasheet HTML 7Page - Seoul Semiconductor STW8Q14C Datasheet HTML 8Page - Seoul Semiconductor STW8Q14C Datasheet HTML 9Page - Seoul Semiconductor STW8Q14C Datasheet HTML 10Page - Seoul Semiconductor STW8Q14C Datasheet HTML 11Page - Seoul Semiconductor STW8Q14C Datasheet HTML 12Page - Seoul Semiconductor STW8Q14C Datasheet HTML 13Page - Seoul Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 27 page
background image
APCPCWM_4828539:WP_0000001WP_0000001
SSC
SSC-
-STW8Q14C
STW8Q14C
August 2012
August 2012
www.seoulsemicon.com
www.seoulsemicon.com
서식번호 : SSC-QP-7-07-12 (Rev.01)
4) Chromaticity Coordinate vs. Forward Current, Ta=25℃
(2600~3200K)
(4700~7000K)
0.437
0.438
0.439
0.440
0.441
0.442
0.443
0.408
0.409
0.410
0.411
0.412
0.413
0.414
0.415
20mA
60mA
100mA
160mA
x
0.341
0.342
0.343
0.344
0.345
0.346
0.347
0.340
0.342
0.344
0.346
0.348
0.350
0.352
0.354
20mA
60mA
100mA
160mA
x


Số phần tương tự - STW8Q14C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seoul Semiconductor
STW8Q14BE SEOUL-STW8Q14BE Datasheet
3Mb / 26P
   Lead Frame type LED PKG size: 5.6*3.0 thickness 0.9mm
STW8Q14D SEOUL-STW8Q14D Datasheet
1Mb / 30P
   The Best Efficacy in Mid Power LEDs
STW8Q14D-E3 SEOUL-STW8Q14D-E3 Datasheet
1Mb / 31P
   Enabling the Best lm/W in Mid Power Range
STW8Q14D-E4 SEOUL-STW8Q14D-E4 Datasheet
953Kb / 26P
   Enabling the Best lm/W in Mid Power Range
STW8Q14YE SEOUL-STW8Q14YE Datasheet
1Mb / 33P
   Enabling the best lm-W in Mid Power Range
More results

Mô tả tương tự - STW8Q14C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seoul Semiconductor
STW9Q14C SEOUL-STW9Q14C Datasheet
554Kb / 24P
   Lead Frame type LEd PKG size:5.6*3.0 thickness 0.75mm
STW8Q14BE SEOUL-STW8Q14BE Datasheet
3Mb / 26P
   Lead Frame type LED PKG size: 5.6*3.0 thickness 0.9mm
SSC-STW0Q2PA SEOUL-SSC-STW0Q2PA Datasheet
3Mb / 24P
   Lead Frame type LED PKG size: 5.6*3.0 thickness 0.9mm
STW9Q14B SEOUL-STW9Q14B Datasheet
3Mb / 25P
   Lead Frame type LED PKG size:5.6*3.0 thickness 0.9mm
STW8Q2PA SEOUL-STW8Q2PA_12 Datasheet
3Mb / 26P
   Leda Frame type LED PKG size: 5.6*3.0 thickness 0.9mm
STW0Q2PA SEOUL-STW0Q2PA Datasheet
3Mb / 24P
   Lead Frame type LED PKG
logo
Kyocera Kinseki Corpota...
CX-101F KSS-CX-101F Datasheet
156Kb / 1P
   Ultra-thin, thickness 0.75mm. (3.2횞2.5횞0.75mm)
logo
List of Unclassifed Man...
SPMWHT520AN2BAA0S0 ETC2-SPMWHT520AN2BAA0S0 Datasheet
1Mb / 18P
   Lead Frame Type LED Package (5.2 * 6.0 * t 1.3mm)
logo
OptoSupply Internationa...
OSXX5630C1A-60MA OPTOSUPPLY-OSXX5630C1A-60MA Datasheet
491Kb / 9P
   5.6 x 3.0 x 0.9mm SMD
OSXX5630C1A-150MA OPTOSUPPLY-OSXX5630C1A-150MA Datasheet
496Kb / 9P
   5.6 x 3.0 x 0.9mm SMD
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com