công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STW8Q2PA bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Seoul Semiconductor

tên linh kiện STW8Q2PA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Leda Frame type LED PKG size: 5.6*3.0 thickness 0.9mm
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEOUL [Seoul Semiconductor]
Trang chủ  http://www.seoulsemicon.com
Logo SEOUL - Seoul Semiconductor

STW8Q2PA bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Seoul Semiconductor

  STW8Q2PA_12 Datasheet HTML 1Page - Seoul Semiconductor STW8Q2PA_12 Datasheet HTML 2Page - Seoul Semiconductor STW8Q2PA_12 Datasheet HTML 3Page - Seoul Semiconductor STW8Q2PA_12 Datasheet HTML 4Page - Seoul Semiconductor STW8Q2PA_12 Datasheet HTML 5Page - Seoul Semiconductor STW8Q2PA_12 Datasheet HTML 6Page - Seoul Semiconductor STW8Q2PA_12 Datasheet HTML 7Page - Seoul Semiconductor STW8Q2PA_12 Datasheet HTML 8Page - Seoul Semiconductor STW8Q2PA_12 Datasheet HTML 9Page - Seoul Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 26 page
background image
APCPCWM_4828539:WP_0000001WP_0000001
서식번호 : SSC-QP-7-07-12 (Rev.01)
SSC
SSC-
-STW8Q2PA
STW8Q2PA
September 2012
September 2012
www.seoulsemicon.com
www.seoulsemicon.com
Specification
SSC-STW8Q2PA
RoHS


Số phần tương tự - STW8Q2PA_12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seoul Semiconductor
STW8Q2PAE0E5 SEOUL-STW8Q2PAE0E5 Datasheet
1,016Kb / 20P
   Specification
More results

Mô tả tương tự - STW8Q2PA_12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seoul Semiconductor
STW8Q14BE SEOUL-STW8Q14BE Datasheet
3Mb / 26P
   Lead Frame type LED PKG size: 5.6*3.0 thickness 0.9mm
SSC-STW0Q2PA SEOUL-SSC-STW0Q2PA Datasheet
3Mb / 24P
   Lead Frame type LED PKG size: 5.6*3.0 thickness 0.9mm
STW9Q14B SEOUL-STW9Q14B Datasheet
3Mb / 25P
   Lead Frame type LED PKG size:5.6*3.0 thickness 0.9mm
STW8Q14C SEOUL-STW8Q14C Datasheet
3Mb / 27P
   Lead Frame type LED PKG size: 5.6*3.0 thickness 0.75mm
STW9Q14C SEOUL-STW9Q14C Datasheet
554Kb / 24P
   Lead Frame type LEd PKG size:5.6*3.0 thickness 0.75mm
logo
OptoSupply Internationa...
OSXX5630C1A-60MA OPTOSUPPLY-OSXX5630C1A-60MA Datasheet
491Kb / 9P
   5.6 x 3.0 x 0.9mm SMD
OSXX5630C1A-150MA OPTOSUPPLY-OSXX5630C1A-150MA Datasheet
496Kb / 9P
   5.6 x 3.0 x 0.9mm SMD
logo
Seoul Semiconductor
STW0Q2PA SEOUL-STW0Q2PA Datasheet
3Mb / 24P
   Lead Frame type LED PKG
logo
List of Unclassifed Man...
LT1D73 ETC-LT1D73 Datasheet
101Kb / 5P
   2.7551.45mm, 0.9mm Thickness, Compact Milky Diffusion Chip LED Devices
logo
Sharp Corporation
LT1T73A SHARP-LT1T73A Datasheet
101Kb / 5P
   2.7X51.45mm, 0.9mm Thickness, Compact Milky Diffusion Chip LED Devices
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com