công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

0001.2705.22 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Schurter Inc.

tên linh kiện 0001.2705.22
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Fuse
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SCHURTER [Schurter Inc.]
Trang chủ  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.

0001.2705.22 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Schurter Inc.

  0001.2705.22 Datasheet HTML 1Page - Schurter Inc. 0001.2705.22 Datasheet HTML 2Page - Schurter Inc. 0001.2705.22 Datasheet HTML 3Page - Schurter Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
2
Non resettable fuses
SMD-SPT
www.schurter.com/pg0_2
Fuses
Pre-Arcing Time
Rated Current In
.5 x In min.
2. x In max. 2.75 x In min. 2.75 x In max. 4.0 x In min.
4.0 x In max. 0.0 x In min. 0.0 x In max.
1 A - 3.15 A
60 min
30 min
750 ms
80 s
95 ms
5 s
10 ms
150 ms
4 A - 6.3 A
60 min
30 min
750 ms
80 s
150 ms
5 s
10 ms
150 ms
8 A - 10 A
30 min
30 min
750 ms
80 s
150 ms
5 s
10 ms
150 ms
12.5 A - 16 A
15 min
30 min
750 ms
80 s
150 ms
5 s
20 ms
150 ms
Variants
Rated Cur-
rent [A]
Rated Vol-
tage [VAC]
Rated Vol-
tage [VDC]
Breaking
Capacity
Voltage Drop
.0 In max.
[mV]
Voltage Drop
.0 In typ.
[mV]
Power Dissi-
pation .5 In
max. [mW]
Power Dissi-
pation .5 In
typ. [mW]
Melting I²t
0.0 Intyp.
[A²s]
Order Number
1
250
300
1)
250
180
2500
500
1.1
l
l
0001.2704.xx
1.25
250
300
1)
250
150
2500
500
1.86
l
l
0001.2705.xx
1.6
250
300
1)
200
130
2500
500
4.35
l
l
0001.2706.xx
2
250
300
1)
190
120
2500
600
9.2
l
l
0001.2707.xx
2.5
250
300
1)
180
100
2500
600
11.7
l
l
0001.2708.xx
3.15
250
300
1)
140
100
4000
800
33.7
l
l
0001.2709.xx
4
250
150
2)
100
90
4000
900
62.4
l
l
0001.2710.xx
5
250
150
2)
100
90
4000
1200
97.5
l
l
0001.2711.xx
6.3
250
150
2)
100
70
4000
1200
171
l
l
0001.2712.xx
8
250
150
3)
100
70
4000
1300
268
l
l
0001.2713.xx
10
250
150
3)
100
70
4000
2100
400
l
l
0001.2714.xx
12.5
250
125
4)
-
70
-
3100
563
 
l
0001.2715.xx
16
250
125
4)
-
70
-
4000
1272
 
l
0001.2716.xx
1)IEC:1500A@250VAC,p.f.=0.7-0.8
1)UL:10kA@125VAC,p.f.=0.7-0.8/1500A@250VAC,p.f.=0.7-0.8/1500A@300VDC
2)IEC:1500A@250VAC,p.f.=0.7-0.8
2)UL:10kA@125VAC,p.f.=0.7-0.8/1500A@250VAC,p.f.=0.7-0.8/1500A@150VDC
3)IEC:1000A@250VAC
3)UL:1000A@250VAC/1500A@150VDC
4)UL:500A@125VAC,p.f.=0.7-0.8/1000A@125VAC/500A@250VAC/1500A@125VDC
Packaging Unit
.xx=.11PlasticBag(100pcs.)
.xx=.22BlisterTape33cmReel(1000pcs.)


Số phần tương tự - 0001.2705.22

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schurter Inc.
0001.2705.22 SCHURTER-0001.2705.22 Datasheet
370Kb / 3P
   Miniature Fuse, 5 x 20 mm, Time-Lag T, H, 250 VAC, UL: 115 V - 300 VDC
0001.2705.22 SCHURTER-0001.2705.22 Datasheet
458Kb / 3P
   Surface Mount Fuse
More results

Mô tả tương tự - 0001.2705.22

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
CT06V5TR20 ETC-CT06V5TR20 Datasheet
356Kb / 6P
   Surface Mount Fuse
logo
NIC-Components Corp.
NFVC-H NIC-NFVC-H Datasheet
102Kb / 4P
   Surface Mount Fuse
NFCC_NFHC NIC-NFCC_NFHC Datasheet
96Kb / 5P
   Surface Mount Fuse
NFCC-NFHC NIC-NFCC-NFHC Datasheet
102Kb / 5P
   Surface Mount Fuse
NFSC NIC-NFSC Datasheet
95Kb / 3P
   Surface Mount Fuse
NFVC NIC-NFVC Datasheet
102Kb / 4P
   Surface Mount Fuse
NFVC-S NIC-NFVC-S Datasheet
225Kb / 4P
   Surface Mount Fuse
logo
Schurter Inc.
0001.2704.11 SCHURTER-0001.2704.11 Datasheet
458Kb / 3P
   Surface Mount Fuse
logo
Littelfuse
0242.050HAT1 LITTELFUSE-0242.050HAT1 Datasheet
488Kb / 1P
   BARRIER FUSE SURFACE MOUNT
logo
Schurter Inc.
FUSEKITUMT-H SCHURTER-FUSEKITUMT-H Datasheet
165Kb / 2P
   Fuse Kit Surface Mount Fuse UMT-H
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com