công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5712 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Kwang Myoung I.S. CO.,LTD

tên linh kiện 1N5712
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KISEMICONDUCTOR [Kwang Myoung I.S. CO.,LTD]
Trang chủ  http://www.kmis.co.kr/
Logo KISEMICONDUCTOR - Kwang Myoung I.S. CO.,LTD

1N5712 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Kwang Myoung I.S. CO.,LTD

  1N5712 Datasheet HTML 1Page - Kwang Myoung I.S. CO.,LTD 1N5712 Datasheet HTML 2Page - Kwang Myoung I.S. CO.,LTD 1N5712 Datasheet HTML 3Page - Kwang Myoung I.S. CO.,LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
FEATURES
Metal-to-silicon junction
MECHANICAL DATA
Case:JEDEC DO--35,glass case
Weight: Approx. 0.13 gram
Min.
UNITS
20.0
V
nA
V
V
pF
K/W
Maximumlead temperature for soldering during 10S at 4mmfromcase
TL
Reverse breakdow n voltage
@ I
R=10
A
Symbols
VR
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
IR
Thermal resistance
CJ
1.0
RθJA
IN5712
SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES
VOLTAGE RANGE: 20 V
Ptot: 430 mW
DO - 35(GLASS)
SEMICONDUCTOR
mW
mA
Value
Peak reverse voltage
Symbols
20.0
430.0
Polarity: Color band denotes cathode end
Junction and storage temperature range
Pow er dissipation (Infinite Heat Sink)
ABSOLUTE RATINGS(LIMITING VALUES)
VRRM
Ptot
IFSM
UNITS
V
and pulse applications with broad dynamic range
High breakdown voltage
Low turn-on voltage
Ultrafast switching speed
Prmarly intended for high level UHF/VHF detection
Leakage current
@ VR=16V
Junction capacitance
@ VR=0V,f=1MHz
400
Forw ard continuous current
150
2
35.0
Test pulse: tp 300 s
<2%
IF=35mA
VF
Max.
Typ.
TJ/TSTG
230
c-55 ---+ 150
Forw ard voltage drop
@
IF=1mA
VF
0.41
KI
Document Number 0265006
1.


Số phần tương tự - 1N5712

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
1N5712 HP-1N5712 Datasheet
56Kb / 6P
   Schottky Barrier Diodes for General Purpose Applications
logo
Jinan Jing Heng Electro...
1N5712 JINGHENG-1N5712 Datasheet
58Kb / 3P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
1N5712 BILIN-1N5712 Datasheet
54Kb / 3P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
1N5712 AVAGO-1N5712 Datasheet
264Kb / 7P
   Pico Second Switching Speed
logo
Jinan Jingheng (Group) ...
1N5712 JINANJINGHENG-1N5712 Datasheet
58Kb / 3P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES
More results

Mô tả tương tự - 1N5712

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
TMMBAT47 STMICROELECTRONICS-TMMBAT47 Datasheet
63Kb / 5P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES
logo
Micro Commercial Compon...
BAT86 MCC-BAT86 Datasheet
159Kb / 1P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES
logo
Vishay Siliconix
SD101AW VISHAY-SD101AW Datasheet
99Kb / 6P
   Small Signal Schottky Diodes
Rev. 1.4, 16-Dec-05
logo
Micro Commercial Compon...
SD103A MCC-SD103A Datasheet
121Kb / 3P
   Small Signal Schottky Diodes
logo
STMicroelectronics
BAR18 STMICROELECTRONICS-BAR18 Datasheet
224Kb / 4P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES
BAR42 STMICROELECTRONICS-BAR42 Datasheet
54Kb / 4P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
LL5712 BILIN-LL5712 Datasheet
61Kb / 3P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES
logo
Vishay Siliconix
BAS281 VISHAY-BAS281_12 Datasheet
175Kb / 4P
   Small Signal Schottky Diodes
Rev. 1.8, 23-Jul-10
BAT81S VISHAY-BAT81S_12 Datasheet
106Kb / 4P
   Small Signal Schottky Diodes
Rev. 1.8, 23-Jul-10
logo
Comchip Technology
CDBV3-54 COMCHIP-CDBV3-54_12 Datasheet
103Kb / 4P
   Small Signal Schottky Diodes
CDBH3-00340C-G COMCHIP-CDBH3-00340C-G Datasheet
67Kb / 2P
   Small Signal Schottky Diodes
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com