công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD120N4LF6 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD120N4LF6
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 40 V, 3.1 m廓, 80 A DPAK, D짼PAK STripFET??VI DeepGATE??Power MOSFET
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD120N4LF6 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  STD120N4LF6 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STD120N4LF6 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STD120N4LF6 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STD120N4LF6 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD120N4LF6 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD120N4LF6 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD120N4LF6 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD120N4LF6 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD120N4LF6 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 18 page
background image
STB120N4LF6, STD120N4LF6
Electrical characteristics
Doc ID 16919 Rev 2
5/18
Table 7.
Switching on/off (inductive load)
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
td(on)
tr
Turn-on delay time
Rise time
VDD = 20 V, ID = 40 A,
RG = 4.7 Ω, VGS = 10 V
Figure 15
-
15
95
-
ns
ns
td(off)
tf
Turn-off delay time
Fall time
-
125
45
-
ns
ns
Table 8.
Source drain diode
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
ISD
ISDM
(1)
1.
Pulse width limited by safe operating area
Source-drain current
Source-drain current (pulsed)
-
80
320
A
A
VSD
(2)
2.
Pulsed: pulse duration = 300 µs, duty cycle 1.5%
Forward on voltage
ISD = 40 A, VGS = 0
-
1.1
V
trr
Qrr
IRRM
Reverse recovery time
Reverse recovery charge
Reverse recovery current
ISD = 80 A,
di/dt = 100 A/µs,
VDD = 32 V, TJ = 150 °C
Figure 17
-
50
85
3.5
ns
nC
A


Số phần tương tự - STD120N4LF6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
STD120N4LF6 DOINGTER-STD120N4LF6 Datasheet
1Mb / 5P
   N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
More results

Mô tả tương tự - STD120N4LF6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STB120N4F6 STMICROELECTRONICS-STB120N4F6 Datasheet
998Kb / 18P
   N-channel 40 V, 3.5 m廓 , 80 A, DPAK, D짼PAK STripFET??VI DeepGATE??Power MOSFET
STD44N4LF6 STMICROELECTRONICS-STD44N4LF6 Datasheet
1,001Kb / 15P
   N-channel 40 V, 8.9 m廓, 44 A DPAK STripFET??VI DeepGATE??Power MOSFET
STD96N3LLH6 STMICROELECTRONICS-STD96N3LLH6 Datasheet
942Kb / 15P
   N-channel 30 V, 0.0037 廓, 80 A, DPAK STripFET??VI DeepGATE??Power MOSFET
STD80N4F6 STMICROELECTRONICS-STD80N4F6 Datasheet
1Mb / 18P
   N-channel 40 V, 5.5 m typ., 80 A STripFET VI DeepGATE Power MOSFET in DPAK
STP120N4F6 STMICROELECTRONICS-STP120N4F6 Datasheet
746Kb / 13P
   N-channel 40 V, 3.8 m廓 , 80 A, TO-220 STripFET??VI DeepGATE??Power MOSFET
STB150N3LH6 STMICROELECTRONICS-STB150N3LH6 Datasheet
1,003Kb / 15P
   N-channel 30 V, 2.4 m??typ., 80 A, STripFET??VI DeepGATE?? Power MOSFET in D짼PAK package
July 2012 Rev 1
STD155N3H6 STMICROELECTRONICS-STD155N3H6 Datasheet
949Kb / 18P
   N-channel 30 V, 2.5 m , 80 A, D PAK, DPAK STripFET VI DeepGATE Power MOSFET
STL75N8LF6 STMICROELECTRONICS-STL75N8LF6 Datasheet
797Kb / 16P
   N-channel 80 V, 5.6 m廓, 18 A, PowerFLAT??5x6 STripFET??VI DeepGATE??Power MOSFET
November 2011 Rev 3
STB95N3LLH6 STMICROELECTRONICS-STB95N3LLH6 Datasheet
936Kb / 18P
   N-channel 30 V, 0.0037 廓 , 80 A, D2PAK, DPAK, IPAK, TO-220 STripFET VI DeepGATE Power MOSFET
STB155N3LH6 STMICROELECTRONICS-STB155N3LH6 Datasheet
1,013Kb / 18P
   N-channel 30 V, 2.4 m廓 , 80 A, DPAK, DPAK STripFETVI DeepGATE Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com